Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9446-80LVDS Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
AD9446-80LVDS Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Devices |
4 / 36 page AD9446 Rev. 0 | Page 4 of 36 AC SPECIFICATIONS AVDD1 = 3.3 V, AVDD2 = 5.0 V, DRVDD = 3.3 V, LVDS mode, specified minimum sample rate, 3.2 V p-p differential input, internal trimmed reference (1.6 V mode), AIN = −1 dBFS, DCS on, unless otherwise noted. Table 2. AD9446BSVZ-80 AD9446BSVZ-100 Parameter Temp Min Typ Max Min Typ Max Unit SIGNAL-TO-NOISE RATIO (SNR) fIN = 10 MHz 25°C 79.6 81.8 78.4 79.7 dB fIN = 30 MHz 25°C 80.5 81.6 78.3 79.5 dB Full 79.2 77.9 dB fIN = 70 MHz 25°C 79.0 80.6 77.7 79.0 dB Full 78.2 77.6 dB fIN = 92 MHz 25°C 80.1 78.9 dB fIN = 125 MHz 25°C 78.8 78.2 dB fIN = 170 MHz 25°C 77.1 77.0 dB fIN = 10 MHz (2 V p-p Input) 25°C 78.3 76.6 dB fIN = 30 MHz (2 V p-p Input) 25°C 78.3 76.6 dB fIN = 70 MHz (2 V p-p Input) 25°C 77.6 76.2 dB fIN = 92 MHz (2 V p-p Input) 25°C 77.5 76 dB fIN = 125 MHz (2 V p-p Input) 25°C 76.7 75.6 dB fIN = 170 MHz (2 V p-p Input) 25°C 75.5 75.1 dB SIGNAL-TO-NOISE AND DISTORTION (SINAD) fIN = 10 MHz 25°C 77.1 80.5 76.9 78.9 dB fIN = 30 MHz 25°C 75.9 80.4 75.5 78.6 dB Full 74.9 71.7 dB fIN = 70 MHz 25°C 75.5 78.6 73.8 77.7 dB Full 74.4 69.1 dB fIN = 92 MHz 25°C 79.2 77.1 dB fIN = 125 MHz 25°C 74.9 76.9 dB fIN = 170 MHz 25°C 66.0 70.5 dB fIN = 10 MHz (2 V p-p Input) 25°C 77.9 76.2 dB fIN = 30 MHz (2 V p-p Input) 25°C 77.8 76.1 dB fIN = 70 MHz (2 V p-p Input) 25°C 77.1 75.9 dB fIN = 92 MHz (2 V p-p Input) 25°C 77.1 75.7 dB fIN = 125 MHz (2 V p-p Input) 25°C 75.7 75.3 dB fIN = 170 MHz (2 V p-p Input) 25°C 72.5 73.6 dB EFFECTIVE NUMBER OF BITS (ENOB) fIN = 10 MHz 25°C 13.2 13.0 Bits fIN = 30 MHz 25°C 13.2 12.9 Bits fIN = 70 MHz 25°C 12.9 12.8 Bits fIN = 92 MHz 25°C 13.0 12.7 Bits fIN = 125 MHz 25°C 12.3 12.6 Bits fIN = 170 MHz 25°C 10.8 11.6 Bits |
Podobny numer części - AD9446-80LVDS |
|
Podobny opis - AD9446-80LVDS |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |