Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTX411TGR Arkusz danych(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KTX411TGR
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTX411TGR Arkusz danych(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTX411TGR Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTX411TGR Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTX411TGR Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KTX411TGR Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2002. 8. 13
3/4
KTX411T
Revision No : 2
0.1m
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
I
- V
RR
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1m
10m
100m
1
FORWARD VOLTAGE V
(V)
F
I - V
F
F
Ta=125
C
0
10
2
0.1
µ
1
µ
10
µ
100
µ
10
1
10
20
30
40
Ta=125
C
Ta=75 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
D (DIODE)
1
Q (NPN TRANSISTOR)
1
0.01
300
100
30
10
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
CE
0
I - V
CCE
12
3
4
5
6
7
200
400
600
800
CE(sat)
C
1k
3k
10k
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
1.0
I /I =10
C
8
I =0mA
B
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
0
200
400
0.2
600
800
0.8
0.4
0.6
1.0
CE
I - V
CCE
1000
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
0
0.2
0.4
0.2
0.4
0.6
0.8
1.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.6
BE
I - V
C
BE
1.0
1.2
1.4
V
=2V
CE
2.0
B
B
I =1mA
I =2mA
B
I =4mA
B
I =6mA
B
I =8mA
B
I =10mA
B
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
B
I =0mA
I =1mA
B
I =3mA
B
I =5mA
B
I =8mA
B
I =10mA
B
I =15mA
B
I =20mA
B
I =30mA
B


Podobny numer części - KTX411TGR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX412T KEC-KTX412T Datasheet
414Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE
More results

Podobny opis - KTX411TGR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX412T KEC-KTX412T Datasheet
414Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE
KTX311T KEC-KTX311T Datasheet
56Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE
KTX312T KEC-KTX312T Datasheet
827Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE
logo
AUK corp
SUR510EF AUK-SUR510EF Datasheet
48Kb / 3P
   Epitaxial Planar Type NPN Silicon Transistor
SUR542EF AUK-SUR542EF Datasheet
186Kb / 4P
   Epitaxial Planar Type NPN Silicon Transistor
SUT485J AUK-SUT485J Datasheet
218Kb / 4P
   Epitaxial Planar type NPN Silicon Transistor
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3173 SANYO-2SC3173 Datasheet
47Kb / 1P
   NPN Epitaxial Planar Type Silicon Transistor
logo
KEC(Korea Electronics)
KTC2874 KEC-KTC2874_03 Datasheet
405Kb / 3P
   SILICON NPN TRANSISTOR EPITAXIAL PLANAR TYPE
logo
First Silicon Co., Ltd
FTD2114K FS-FTD2114K Datasheet
126Kb / 4P
   Epitaxial planar type NPN silicon transistor
logo
AUK corp
SUR543J AUK-SUR543J Datasheet
172Kb / 3P
   Epitaxial Planar Type NPN Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com