Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

AD1836A Arkusz danych(PDF) 15 Page - Analog Devices

Numer części AD1836A
Szczegółowy opis  Multichannel 96 kHz Codec
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1836A Arkusz danych(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button AD1836A Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD1836A Datasheet HTML 19Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 24 page
background image
AD1836A
Rev. 0 | Page 15 of 24
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
SLOT 3
RIGHT 0
SLOT 4
RIGHT 1
MSB
MSB–1
MSB–2
LRCLK
BCLK
DATA
32 BCLKs
128 BCLKs
Figure 5. ADC Packed Mode 128
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
SLOT 5
RIGHT 0
SLOT 6
RIGHT 1
32 BCLKs
MSB
MSB–1
MSB–2
256 BCLKs
SLOT 3
SLOT 4
SLOT 7
SLOT 8
LRCLK
BCLK
DATA
Figure 6. ADC Packed Mode 256
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
MSB
MSB–1
MSB–2
20 BCLKs
SLOT 4
RIGHT 0
SLOT 5
RIGHT 1
SLOT 3
LEFT 2
SLOT 6
RIGHT 2
LRCLK
BCLK
DATA
128 BCLKs
Figure 7. DAC Packed Mode 128
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
MSB
MSB–1
MSB–2
32 BCLKs
SLOT 4
RIGHT 0
SLOT 5
RIGHT 1
SLOT 3
LEFT 2
SLOT 6
RIGHT 2
LRCLK
BCLK
DATA
256 BCLKs
Figure 8. DAC Packed Mode 256


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page

Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opisHtml ViewProducent
AD1836 Multichannel 96 kHz Codec 1  2  3  4  5  More Analog Devices
CS42436 108 dB 192 kHz 6-in 6-out TDM CODEC 1  2  3  4  5  More Cirrus Logic
STAC9460 Two and Six-Channel 24-Bit 192 kHz Audio Codec 1  2  3  4  5  More List of Unclassifed Manufacturers
CS4271 24-Bit 192 kHz Stereo Audio CODEC 1  2  3  4  5  More Cirrus Logic
CS42438 108 dB 192 kHz 6-in 8-out TDM CODEC 1  2  3  4  5  More Cirrus Logic
AD1839 2 ADC 6 DAC 96 kHz 24-Bit sigma-delta Codec 1  2  3  4  5  More Analog Devices
T8531A T8531A/8532 Multichannel Programmable Codec Chip Set 1  2  3  4  5  More Agere Systems
CS42448 108 dB 192 kHz 6-in 8-out CODEC 1  2  3  4  5  More Cirrus Logic
CS42516 110 dB 192 kHz 6-Ch Codec with S/PDIF Receiver 1  2  3  4  5  More Cirrus Logic
AD1835 2 ADC 8 DAC 96 kHz 24-Bit Codec 1  2  3  4  5  More Analog Devices

Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn