Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STN4130 Arkusz danych(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Numer części STN4130
Szczegółowy opis  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Strona internetowa  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4130 Arkusz danych(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4130 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4130 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4130 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4130 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4130 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4130 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C unless noted
Output Characteristics
Transconductance
Capacitance
0
20
40
60
80
100
0
2468
10
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 thru 6 V
4 V
5 V
3 V
0
8
16
24
32
0
5
10
15
20
25
TC = - 55 °C
25 °C
125 °C
ID - Drain Current (A)
0
200
400
600
800
1000
0
102030
405060
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Ciss
Coss
Transfer Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
0
123
456
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
25 °C
- 55 °C
TC = 125 °C
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
10203040
50
ID - Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
246
8
10
12
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 30 V
ID = 23 A
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4130
3


Podobny numer części - STN4130

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Stanson Technology
STN4130 STANSON-STN4130 Datasheet
1Mb / 7P
   N Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN4130 DOINGTER-STN4130 Datasheet
2Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Podobny opis - STN4130

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com