Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STP3NB80FP Arkusz danych(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Numer części STP3NB80FP
Szczegółowy opis  Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Strona internetowa  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STP3NB80FP Arkusz danych(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STP3NB80FP Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STP3NB80FP Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TO-220 FULLPAK (HIGH VOLTAGE)
Notes
1. To be used only for process drawing.
2. These dimensions apply to all TO-220, FULLPAK leadframe versions 3 leads.
3. All critical dimensions should C meet Cpk > 1.33.
4. All dimensions include burrs and plating thickness.
5. No chipping or package damage.
E
b
n
d1
L
e
b2
b3
Ø P
L1
d3
D
c
A2
u
V
A1
A
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.570
4.830
0.180
0.190
A1
2.570
2.830
0.101
0.111
A2
2.510
2.850
0.099
0.112
b
0.622
0.890
0.024
0.035
b2
1.229
1.400
0.048
0.055
b3
1.229
1.400
0.048
0.055
c
0.440
0.629
0.017
0.025
D
8.650
9.800
0.341
0.386
d1
15.88
16.120
0.622
0.635
d3
12.300
12.920
0.484
0.509
E
10.360
10.630
0.408
0.419
e
2.54 BSC
0.100 BSC
L
13.200
13.730
0.520
0.541
L1
3.100
3.500
0.122
0.138
n
6.050
6.150
0.238
0.242
Ø P
3.050
3.450
0.120
0.136
u
2.400
2.500
0.094
0.098
v
0.400
0.500
0.016
0.020
ECN: X09-0126-Rev. B, 26-Oct-09
DWG: 5972
STP3NB80FP
8
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw


Podobny numer części - STP3NB80FP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STP3NB80FP STMICROELECTRONICS-STP3NB80FP Datasheet
106Kb / 9P
   N - CHANNEL 800V - 4.6ohm - 2.6A - TO-220/TO-220FP PowerMESH MOSFET
More results

Podobny opis - STP3NB80FP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com