Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1991A Arkusz danych(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

Numer części 2SD1991A
Szczegółowy opis  Silicon NPN epitaxial planer type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SD1991A Arkusz danych(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SD1991A Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SD1991A Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SD1991A Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
Transistor
2SD1991A
PC — Ta
IC — VCE
IB — VBE
IC — VBE
IC — IB
VCE(sat) — IC
hFE — IC
hFE — IC
fT — IE
0
160
40
120
80
140
20
100
60
0
500
400
300
200
100
Ambient temperature Ta (˚C)
010
8
26
4
0
60
50
40
30
20
10
Ta=25˚C
I
B=160µA
40
µA
20
µA
60
µA
80
µA
140
µA
120
µA
100
µA
Collector to emitter voltage V
CE
(V)
01.0
0.8
0.2
0.6
0.4
0
1200
1000
800
600
400
200
V
CE=10V
Ta=25˚C
Base to emitter voltage V
BE
(V)
02.0
1.6
0.4
1.2
0.8
0
200
160
120
80
40
V
CE=10V
Ta=75˚C
–25˚C
25˚C
Base to emitter voltage V
BE
(V)
0
1000
800
200
600
400
0
240
200
160
120
80
40
V
CE=10V
Ta=25˚C
Base current I
B
(
µA)
0.1
1
10
100
0.3
3
30
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
100
I
C/IB=10
25˚C
–25˚C
Ta=75˚C
Collector current I
C
(mA)
0.1
1
10
100
0.3
3
30
0
600
500
400
300
200
100
V
CE=10V
Ta=75˚C
25˚C
–25˚C
Collector current I
C
(mA)
0.1
1
10
100
1000
0
1000
800
600
400
200
V
CE=5V
Ta=125˚C
75˚C
25˚C
–25˚C
Collector current I
C
(mA)
– 0.1
–1
–10
–100
– 0.3
–3
–30
0
300
240
120
180
60
V
CB=10V
Ta=25˚C
Emitter current I
E
(mA)


Podobny numer części - 2SD1991A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SD1991A JIANGSU-2SD1991A Datasheet
441Kb / 3P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
2SD1991A KOOCHIN-2SD1991A Datasheet
312Kb / 3P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Nanjing International G...
2SD1991A DGNJDZ-2SD1991A Datasheet
1Mb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1991A-TA DGNJDZ-2SD1991A-TA Datasheet
1Mb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Podobny opis - 2SD1991A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
2SD2184 PANASONIC-2SD2184 Datasheet
38Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(Silicon NPN epitaxial planer type)
2SC3313 PANASONIC-2SC3313 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(Silicon NPN epitaxial planer type)
2SC4656 PANASONIC-2SC4656 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SC1980 PANASONIC-2SC1980 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD1820A PANASONIC-2SD1820A Datasheet
60Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
UN921MJ PANASONIC-UN921MJ Datasheet
315Kb / 18P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SC1215 PANASONIC-2SC1215 Datasheet
62Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD874 PANASONIC-2SD874 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD0602A PANASONIC-2SD0602A Datasheet
60Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD1819A PANASONIC-2SD1819A Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
2SD1820 PANASONIC-2SD1820 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com