Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7434DP-T1-E3 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7434DP-T1-E3
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 250-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7434DP-T1-E3 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7434DP-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7434DP-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7434DP-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7434DP-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7434DP-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Si7434DP
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
4
Document Number: 72579
S-32408—Rev. A, 24-Nov-03
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
10−3
10−2
1
10
600
10−1
10−4
100
0.001
0
1
80
100
20
10
0.01
Single Pulse Power, Juncion-to-Ambient
Time (sec)
60
40
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 68_C/W
3. TJM − TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
0.1
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
Threshold Voltage
TJ − Temperature (_C)
Safe Operating Area, Junction-to-Case
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
10
100
1000
0.001
10
1 ms
0.1
Limited
by rDS(on)
TC = 25_C
Single Pulse
10 ms
100 ms
dc
1
0.01
10 s
1 s


Podobny numer części - SI7434DP-T1-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7434DP-T1-E3 VISHAY-SI7434DP-T1-E3 Datasheet
368Kb / 12P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7434DP-T1-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7190DP VISHAY-SI7190DP Datasheet
314Kb / 13P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 01-Jun-09
logo
Analog Power
AMR400N ANALOGPOWER-AMR400N Datasheet
351Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4434DY VISHAY-SI4434DY Datasheet
70Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-Dec-03
logo
Analog Power
AM14N25-280D ANALOGPOWER-AM14N25-280D Datasheet
347Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
AM30N25-270P ANALOGPOWER-AM30N25-270P Datasheet
337Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7190DP-T1-GE3 VISHAY-SI7190DP-T1-GE3 Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 01-Jun-09
SIR692DP VISHAY-SIR692DP Datasheet
210Kb / 7P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Dec-16
logo
Analog Power
AM6N25-1100D ANALOGPOWER-AM6N25-1100D Datasheet
306Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
AM8N25-550D ANALOGPOWER-AM8N25-550D Datasheet
346Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SISS92DN VISHAY-SISS92DN Datasheet
227Kb / 8P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7190ADP VISHAY-SI7190ADP Datasheet
229Kb / 9P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com