Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SD2003A Arkusz danych(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części SD2003A
Szczegółowy opis  SD2003A
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SD2003A Arkusz danych(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SD2003A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SD2003A Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
深圳市兴威帆电子技术有限公司
http://www.whwave.com.cn
TEL:0755-83220794
FAX:83225561
图 16 实时时钟实时数据写入 2
vi.
状态寄存器写入
图 17 实时时钟状态寄存器写入
(3)不存在的数据与月份末数据的处理:
当写入实时时钟数据时,SD2003A 确认它并处理那些无效数据且做月末校正:
表 5 不存在数据的处理
寄存器
正确数据
错误数据
改正结果
年数据
00-99
XA-XF,AX-FX
00
月数据
01-12
00,13-19,XA-XF
01
日数据
01-31
00,32-39,XA-AF
01
星期数据
0-6
7
0
小时数据(24 小时制)
(*)(12 小时)
0-23
0-11
24-29,3X,XA-XF
12-19,XA-XF
00
分钟数据
00-59
60-79,XA-XF
00
秒数据
00-59
60-79,XA-XF
00
(*)如果用 12 小时制,应用 AM/PM 来做标志。
在 24 小时制中 AM/PM 标志位的值不用管,但在读操作时“0”表示 0~11 点,”1”表示 12~23
点。
(**)关于不存在秒数据的处理:是在写完秒数据后产生一个进位脉冲,并将该进位脉冲送至分钟计
数器。
[月末校正]任何不存在的日期都将被校正为下个月的第一天。例如:2 月 30 被改为 3 月 1 日。闰年的
校正也在此完成。


Podobny numer części - SD2003A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Calogic, LLC
SD200 CALOGIC-SD200 Datasheet
27Kb / 2P
   High-Speed Analog N-Channel Enhancement-Mode DMOS FETS
logo
DB Lectro Inc
SD200 DBLECTRO-SD200 Datasheet
421Kb / 2P
   Provides transparent RS232 serial cable replacement.
logo
List of Unclassifed Man...
SD200 ETC-SD200 Datasheet
536Kb / 2P
   Bluetooth-serial adapter
logo
Astrodyne Corporation
SD200 ASTRODYNE-SD200 Datasheet
778Kb / 3P
   200W Single Output DC-DC Converter
logo
Advanced Photonix, Inc.
SD200-11-21-241 ADVANCEDPHOTONIX-SD200-11-21-241 Datasheet
97Kb / 1P
   Red Enhanced Silicon Photodiode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com