Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Z0292212VSCR3910T Arkusz danych(PDF) 10 Page - Zilog, Inc.

Numer części Z0292212VSCR3910T
Szczegółowy opis  Transaction Processing Modem Data Pump with Integrated AFE
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ZILOG [Zilog, Inc.]
Strona internetowa  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z0292212VSCR3910T Arkusz danych(HTML) 10 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 6Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 7Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 8Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 9Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 10Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 11Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 12Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 13Page - Zilog, Inc. Z0292212VSCR3910T Datasheet HTML 14Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 49 page
background image
<
6TCPUCEVKQP2TQEGUUKPI /QFGO&CVC 2WOR YKVJ+PVGITCVGF #('
=L/2*

25
'08+410/'06#. #0&219'4 4'37+4'/'065
7KH PRGHP SRZHU DQG HQYLURQPHQWDO UHTXLUHPHQWV DUH LQ
GLFDWHGLQ 7DEOH  DQG 7DEOH 
&%%*#4#%6'4+56+%5
7DEOHGHVFULEHV WKH7'&3LQ&KDUDFWHULVWLFV
8QNVCIG
%WTTGPV 6[RKECN "
•%
%WTTGPV /CZKOWO
" •%
8&%
1RGTCVKPI
 O#
 O#
8&% 5NGGR  m#
 m#
0QVG #NN XQNVCIGU CTG – &% CPF OWUV HGCVWTG TKRRNG NGUU
VJCP8 RGCM VQRGCM +HUYKVEJKPI UWRRN[ KU WUGFVJG HTG
SWGPE[ TCPIGU OC[ DG DGVYGGP  M*\ CPF  M*\ 0Q
EQORQPGPV QH VJG UYKVEJKPI HTGSWGPE[ UJQWNF DG RTGUGPV QWV
UKFG QH VJGUWRRN[ ITGCVGTVJCP  m8 RGCM
6CDNG  'PXKTQPOGPVCN 4GSWKTGOGPVU
2CTCOGVGT
8CNWG
#ODKGPV 6GORGTCVWTG 7PFGT$KCU
%QOOGTEKCN6GOR 4CPIG
•% VQ •%
5VQTCIG 6GORGTCVWTG
•%VQ •%
8QNVCIGQPCP[ RKPVQ855
8VQ 8
2QYGT&KUUKRCVKQP
O9
5QNFGTKPI 6GORGTCVWTGUGE
•%
6CDNG  5WIIGUVGF %T[UVCN 5RGEKHKECVKQP
$CUGF QP %%R(  %R(
2CTCOGVGT
8CNWG
6GORGTCVWTG 4CPIG %QOOGTEKCN •%VQ•%
0QOKPCN (TGSWGPE[ " •%
/*\
(TGSWGPE[ 6QNGTCPEG " •%
v RRO
6GORGTCVWTG 5VCDKNKV[
" •%VQ •%
v RRO
%CNKDTCVKQP /QFG
2CTCNNGN4GUQPCPV
5JWPV %CRCEKVCPEG
 R( OCZ
.QCF %CRCEKVCPEG
 R(
&TKXG.GXGN
O9OCZ
#IKPI RGT ;GCT/CZ
v RRO
1UEKNNCVKQP /QFG
(WPFCOGPVCN
5GTKGU4GUKUVCPEG
 QJOUOCZ
3
KPENWFGU RKP RCTCUKVKEU
5WIIGUVGF TGCFKPI
+''',55%R#RTKN
+''',55%R,WPG 
6CDNG  6&% 2KP %JCTCEVGTKUVKEU
2CTCOGVGT
&GUETKRVKQP
/KPKOWO
6[RKECN
/CZKOWO
7PKVU
6GUV %QPFKVKQPU
2KP 6[RGU+ CPF+1 +PRWVCPF +PRWV1WVRWV
8CB
+PRWV *KIJ 8QNVCIG

877 
8
8CF
+PRWV .QY 8QNVCIG


8
+F
+PRWV .GCMCIG %WTTGPV


m#
)0& 8888
2KP 6[RGU1 CPF+1 1WVRWV CPF+PRWV1WVRWV
8IB
1WVRWV *KIJ8QNVCIG

8+IB1 O#
8IF
1WVRWV .QY 8QNVCIG


8
+IC1 O#
+I`
6TKUVCVG .GCMCIG %WTTGPV


m#
)0&8888
2KP 6[RGU+27 CPF+2& +PRWV YKVJ +PVGTPCN2WNN7R2WNN&QYP 4GUKUVQT
8CB
+PRWV *KIJ 8QNVCIG

877Â
8
8CF
+PRWV .QY 8QNVCIG


8
+CF
+PRWV %WTTGPV


m#
)0& 8888
2KP 6[RG:+ %T[UVCN+PRWV


Podobny numer części - Z0292212VSCR3910T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EIC discrete Semiconduc...
Z0200 EIC-Z0200 Datasheet
43Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
Z0200A EIC-Z0200A Datasheet
104Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
Z0200B EIC-Z0200B Datasheet
111Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Kemet Corporation
Z0201C100CSMST KEMET-Z0201C100CSMST Datasheet
56Kb / 1P
   KEMET, Z-SMS, Ferrite Beads, Noise Suppression, 400 mOhms
Z0201C121ASMST KEMET-Z0201C121ASMST Datasheet
56Kb / 1P
   KEMET, Z-SMS, Ferrite Beads, Noise Suppression, 500 mOhms
More results

Podobny opis - Z0292212VSCR3910T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Zilog, Inc.
Z02201 ZILOG-Z02201 Datasheet
1Mb / 77P
   V.22BIS Data Pump with INTEGRATED AFE
Z02201 ZILOG-Z02201_1 Datasheet
140Kb / 5P
   V.22BIS Data Pump with INTEGRATED AFE
logo
CML Microcircuits
FX949 CMLMICRO-FX949 Datasheet
624Kb / 25P
   CDPD Wireless Modem Data Pump
logo
Zilog, Inc.
Z02215 ZILOG-Z02215 Datasheet
661Kb / 74P
   Single Chip Modem with Integrated Controller, Data Pump, and Analog Front End
logo
List of Unclassifed Man...
RC96V24DP ETC2-RC96V24DP Datasheet
1Mb / 34P
   Single Device Data/Fax Modem Data Pump
logo
National Semiconductor ...
NS32FX210 NSC-NS32FX210 Datasheet
763Kb / 22P
   Facsimile/Data Modem Analog Front End (AFE)
logo
CML Microcircuits
FX919A CMLMICRO-FX919A Datasheet
1Mb / 44P
   4-Level FSK Modem Data Pump
FX929A CMLMICRO-FX929A Datasheet
1Mb / 44P
   4-Level FSK Modem Data Pump
logo
Sanyo Semicon Device
LC89210 SANYO-LC89210 Datasheet
199Kb / 10P
   High-speed fax modem data pump
logo
STMicroelectronics
ST75C520 STMICROELECTRONICS-ST75C520 Datasheet
382Kb / 45P
   HIGH SPEED FAX MODEM DATA PUMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com