Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FMM5201MLT4E1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Eudyna Devices Inc

Numer części FMM5201MLT4E1
Szczegółowy opis  MMIC GaAs Dual Oscillator
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Strona internetowa  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5201MLT4E1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Eudyna Devices Inc

  FMM5201MLT4E1 Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc FMM5201MLT4E1 Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FMM5201MLT4E1 Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
FMM5201MLT4E1
MMIC GaAs Dual Oscillator
RF Characteristics Evaluation Circuit
Phase Noise Evaluation Circuit
Package Dimensions
Rev.2.0
2005.2.15
1. LO2
2. GND
3. LO1
4. GND
5. VDD/OUT
6. GND
Unit :::: mm
0.95(typ.)
0.35~0.5
12
3
4
5
6
2.6~3.0
1.9(typ.)
2.8~3.0
0.9~1.45
0.0~0.15
0.9~1.3
0.09~0.2
1.5~1.75
0.25(typ.)
0.35~0.55
0.5~0.7
0~10°
DR
DR
GND
GND
GND
Pout
(Po = 3dBm)
3dB
Attenuation 1pF
50Ω
Ω
Ω
Ω
50Ω
Ω
Ω
Ω
1000pF
VDD = 4V
VL01 = 0/-3± 0. 5
± 0. 5
± 0. 5
± 0. 5
V
VL02 = -3± 0. 5
± 0. 5
± 0. 5
± 0. 5 /0V
MMIC
1
2
3
4
5
6
1pF
GND
GND
GND
Pout
ZL = 50Ω
Ω
Ω
Ω
20Ω
Ω
Ω
Ω
75Ω
Ω
Ω
Ω
50Ω
Ω
Ω
Ω
50Ω
Ω
Ω
Ω
1000pF
λ
λ
λ
λ
/4 = 9.75GHz
λ
λ
λ
λ
/4 = 10.6GHz
VDD = 4V
VL01 = 0/-3V
VL02 = -3/0V
MMIC
1
2
3
4
5
6
4
3
5
2
6
1
4
3
5
2
6
1


Podobny numer części - FMM5201MLT4E1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
FMM50-025TF IXYS-FMM50-025TF Datasheet
101Kb / 2P
   Trench Gate HiperFET N-Channel Power MOSFET
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5007VF EUDYNA-FMM5007VF Datasheet
155Kb / 7P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
FMM5010VF EUDYNA-FMM5010VF Datasheet
241Kb / 4P
   GaAs MMIC
logo
Fujitsu Component Limit...
FMM5017VF FUJITSU-FMM5017VF Datasheet
91Kb / 4P
   GaAs MMIC
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5027VJ EUDYNA-FMM5027VJ Datasheet
114Kb / 4P
   MMIC Power Amplifier
More results

Podobny opis - FMM5201MLT4E1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
CF750 SIEMENS-CF750 Datasheet
51Kb / 6P
   GaAs MMIC (Biased Dual Gate GaAs FET)
logo
Mimix Broadband
XQ1002-BD MIMIX-XQ1002-BD Datasheet
196Kb / 5P
   6.4-7.4 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
8OSC0464 MIMIX-8OSC0464 Datasheet
276Kb / 5P
   7.4-8.6 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
6OSC0461 MIMIX-6OSC0461 Datasheet
279Kb / 5P
   5.8-6.9 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
XQ1000-BD MIMIX-XQ1000-BD Datasheet
200Kb / 5P
   5.5-6.5 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
XQ1001-BD MIMIX-XQ1001-BD Datasheet
197Kb / 5P
   5.8-6.9 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
6OSC0460 MIMIX-6OSC0460 Datasheet
277Kb / 5P
   5.5-6.5 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
7OSC0462 MIMIX-7OSC0462 Datasheet
278Kb / 5P
   6.4-7.4 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
15OSC0502 MIMIX-15OSC0502 Datasheet
924Kb / 5P
   14.7-15.7 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
XQ1003-BD MIMIX-XQ1003-BD Datasheet
197Kb / 5P
   6.8-7.9 GHz GaAs MMIC Voltage Controlled Oscillator
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com