Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FMM5522GJ Arkusz danych(PDF) 2 Page - Eudyna Devices Inc

Numer części FMM5522GJ
Szczegółowy opis  VSAT MMIC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Strona internetowa  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5522GJ Arkusz danych(HTML) 2 Page - Eudyna Devices Inc

  FMM5522GJ Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc FMM5522GJ Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FMM5522GJ Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc FMM5522GJ Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
FMM5522GJ
VSAT MMIC
2
OUTPUT POWER vs. FREQUENCY
14
Pin=7dBm
5dBm
3dBm
1dBm
-3dBm
14.1
14.2
14.4
14.5
14.3
Frequency (GHz)
33
31
29
27
35
37
VDD1,2=10V
f = 14.25 GHz
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER
-2
02
46
Input Power (dBm)
24
26
28
30
32
34
36
10
20
30
VDD1,2 = 10V
P1dB
3
2
1
4
5
6
50
50
50
50
1000pF
1000pF
1000pF
1000pF
VGG2
VDD2
VGG1
RFin
RFout
VDD1
Note: The R/C networks are recommended on the bias supply lines, close to the
package, to prevent video oscillations which could damage the module.
RECOMMENDED BIAS CIRCUIT


Podobny numer części - FMM5522GJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
FMM50-025TF IXYS-FMM50-025TF Datasheet
101Kb / 2P
   Trench Gate HiperFET N-Channel Power MOSFET
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5007VF EUDYNA-FMM5007VF Datasheet
155Kb / 7P
   Ku Band Power Amplifier MMIC
FMM5010VF EUDYNA-FMM5010VF Datasheet
241Kb / 4P
   GaAs MMIC
logo
Fujitsu Component Limit...
FMM5017VF FUJITSU-FMM5017VF Datasheet
91Kb / 4P
   GaAs MMIC
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5027VJ EUDYNA-FMM5027VJ Datasheet
114Kb / 4P
   MMIC Power Amplifier
More results

Podobny opis - FMM5522GJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fujitsu Component Limit...
FMM5048GJ FUJITSU-FMM5048GJ Datasheet
109Kb / 4P
   VSAT MMIC
logo
Tyco Electronics
AM42-0002 MACOM-AM42-0002 Datasheet
134Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 1.4W
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM42-0007_V8 MA-COM-AM42-0007_V8 Datasheet
217Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W
AM42-0040 MA-COM-AM42-0040_15 Datasheet
613Kb / 5P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 2.0 W
AM42-0002 MA-COM-AM42-0002_15 Datasheet
654Kb / 5P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 1.4 W
AM42-0040_V5 MA-COM-AM42-0040_V5 Datasheet
154Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier 2.0 W
AM42-0007 MA-COM-AM42-0007 Datasheet
217Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W
AM42-0007 MA-COM-AM42-0007_15 Datasheet
742Kb / 5P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 2.0 W
AM42-0002_V6 MA-COM-AM42-0002_V6 Datasheet
157Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 1.4 W
AM42-0002 MA-COM-AM42-0002 Datasheet
157Kb / 4P
   GaAs MMIC VSAT Power Amplifier, 1.4 W
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com