Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FMM5804X Arkusz danych(PDF) 3 Page - Eudyna Devices Inc

Numer części FMM5804X
Szczegółowy opis  17.5-31.5GHz Power Amplifier MMIC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Strona internetowa  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5804X Arkusz danych(HTML) 3 Page - Eudyna Devices Inc

  FMM5804X Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc FMM5804X Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FMM5804X Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc FMM5804X Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
FMM5804X
17.5-31.5GHz Power Amplifier MMIC
3
S-PARAMETERS
VDD = 6V, IDS = 250mA
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(MHZ)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
1000
.544
168.4
.013
122.1
.001
-17.1
.987
-50.9
2000
.534
156.9
.024
-13.5
.001
-106.6
.948
-92.3
3000
.521
145.5
.287
-112.7
.001
-166.3
.974
-149.5
4000
.503
133.6
.087
74.1
.001
-78.4
.965
-122.3
5000
.483
121.2
.027
79.7
.001
-104.7
.969
-143.9
6000
.457
108.2
.322
129.1
.001
-99.4
.968
-159.1
7000
.426
94.4
.967
39.2
.001
-95.9
.959
-172.0
8000
.389
79.3
1.700
-35.3
.001
-90.9
.944
176.1
9000
.342
64.8
2.442
-112.0
.002
-81.2
.920
164.3
10000
.311
51.4
2.256
173.0
.002
-91.2
.887
152.5
11000
.293
34.4
1.637
119.7
.003
-95.9
.844
140.0
12000
.270
14.9
1.143
89.2
.003
-73.4
.789
126.2
13000
.251
-6.2
1.105
91.1
.002
-94.4
.717
111.0
14000
.236
-29.0
2.536
79.3
.003
-84.2
.629
94.1
15000
.228
-52.8
6.192
25.5
.003
-89.6
.542
73.8
16000
.225
-78.1
9.276
-51.6
.003
-76.7
.449
48.7
17000
.219
-102.0
9.251
-116.6
.004
-74.5
.372
19.3
17500
.218
-114.1
9.085
-144.1
.004
-81.2
.338
3.2
18000
.221
-125.2
9.101
-169.6
.003
-109.0
.324
-13.9
18500
.219
-138.1
9.162
164.9
.004
-76.6
.316
-30.4
19000
.218
-150.4
9.326
139.9
.003
-83.7
.322
-45.7
19500
.216
-163.1
9.586
114.7
.004
-77.6
.341
-60.5
20000
.210
-176.0
9.729
88.9
.003
-88.4
.353
-73.3
20500
.206
171.0
9.911
63.5
.003
-86.6
.372
-84.6
21000
.197
158.1
9.991
37.3
.003
-90.2
.390
-95.9
21500
.192
145.5
10.021
11.7
.004
-97.5
.411
-104.8
22000
.183
132.5
10.009
-13.9
.005
-91.6
.434
-114.4
22500
.174
119.3
9.909
-39.8
.005
-82.0
.445
-124.1
23000
.170
106.4
9.829
-65.4
.005
-79.5
.454
-132.7
23500
.160
92.6
9.677
-91.0
.005
-78.1
.454
-141.4
24000
.156
78.7
9.583
-116.3
.004
-67.6
.450
-150.8
24500
.144
62.4
9.322
-142.3
.004
-66.8
.433
-159.8
25000
.138
47.9
9.232
-167.3
.004
-98.1
.406
-167.9
25500
.130
33.3
9.099
167.5
.004
-79.5
.374
-176.1
26000
.117
15.0
9.128
141.6
.005
-70.4
.345
177.1
26500
.109
-2.1
9.175
116.1
.004
-84.6
.307
167.1
27000
.095
-26.6
9.367
88.6
.005
-83.4
.261
160.5
27500
.084
-55.4
9.679
60.4
.005
-67.2
.220
154.6
28000
.081
-93.3
9.941
30.8
.004
-88.2
.182
150.6
28500
.090
-135.7
10.258
-0.9
.005
-92.7
.164
151.1
29000
.106
-170.8
10.465
-34.0
.004
-70.2
.140
144.0
29500
.137
157.3
10.688
-68.9
.005
-78.3
.139
139.6
30000
.164
133.6
10.884
-106.1
.004
-56.4
.142
122.8
30500
.188
117.2
11.095
-145.8
.006
-58.1
.151
98.9
31000
.212
99.5
11.456
169.9
.007
-67.4
.176
82.1
31500
.238
87.6
12.041
119.4
.006
-78.4
.219
68.7
32000
.256
73.1
12.909
53.4
.006
-80.9
.403
69.6
33000
.282
80.6
2.725
-120.4
.007
-50.1
.859
-11.2
34000
.427
56.0
.199
162.5
.008
-71.8
.800
-45.8
35000
.481
36.0
.007
-171.0
.005
-70.3
.785
-63.0
36000
.512
21.3
.013
-81.6
.007
-97.4
.809
-74.2
37000
.540
9.9
.007
-59.0
.006
-68.7
.816
-84.3
38000
.570
-0.5
.005
-116.0
.010
-65.4
.828
-91.6
39000
.571
-10.0
.008
-87.8
.007
-79.2
.844
-99.6
40000
.586
-13.6
.004
-106.4
.005
-73.7
.862
-104.8
10
15
20
25
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
Total Output Power (dBm)
IM3(18 GHz)
IM5(18 GHz)
IM5(31 GHz)
IM3(31 GHz)
VDD = 6V
IDS = 250mA
∆f = 10MHz
IMD vs. OUTPUT POWER
Download S-Parameters, click here


Podobny numer części - FMM5804X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5804VY EUDYNA-FMM5804VY Datasheet
285Kb / 14P
   K / Ka Band Power Amplifier MMIC
FMM5804YD EUDYNA-FMM5804YD Datasheet
240Kb / 13P
   K,Ka-Band Power Amplifier MMIC
More results

Podobny opis - FMM5804X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5803X EUDYNA-FMM5803X Datasheet
2Mb / 4P
   27.5-31.5GHz Power Amplifier MMIC
FMM5805X EUDYNA-FMM5805X Datasheet
2Mb / 4P
   17.5-20GHz Power Amplifier MMIC
FMM5815X EUDYNA-FMM5815X Datasheet
235Kb / 4P
   17.5-20GHz Power Amplifier MMIC
logo
Excelics Semiconductor,...
RFMA1720-0.5W EXCELICS-RFMA1720-0.5W Datasheet
94Kb / 2P
   17.5 - 20.0 GHz Power Amplifier MMIC
EMP208-P1 EXCELICS-EMP208-P1 Datasheet
94Kb / 2P
   17.5 - 20.0 GHz Power Amplifier MMIC
EMP208 EXCELICS-EMP208 Datasheet
138Kb / 3P
   17.5 - 20.0 GHz Power Amplifier MMIC
RFMA1720-1W EXCELICS-RFMA1720-1W Datasheet
91Kb / 2P
   17.5 - 20.0 GHz Power Amplifier MMIC
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC442LM1 HITTITE-HMC442LM1_07 Datasheet
349Kb / 8P
   GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 17.5 - 24.0 GHz
HMC442LC3B HITTITE-HMC442LC3B Datasheet
336Kb / 6P
   GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 17.5 - 25.5 GHz
HMC442LM1 HITTITE-HMC442LM1 Datasheet
319Kb / 8P
   GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 17.5 - 24 GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com