Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ES29DL400FB-90TGI Arkusz danych(PDF) 5 Page - Excel Semiconductor Inc.

Numer części ES29DL400FB-90TGI
Szczegółowy opis  32Mbit(4M x 8/2M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EXCELSEMI [Excel Semiconductor Inc.]
Strona internetowa  
Logo EXCELSEMI - Excel Semiconductor Inc.

ES29DL400FB-90TGI Arkusz danych(HTML) 5 Page - Excel Semiconductor Inc.

  ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 1Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 2Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 3Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 4Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 5Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 6Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 7Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 8Page - Excel Semiconductor Inc. ES29DL400FB-90TGI Datasheet HTML 9Page - Excel Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 58 page
background image
ES I
ES I
5
Rev. 0A May 25, 2006
ES29LV320E
Excel Semiconductor inc.
CONNECTION DIAGRAM
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A19
A20
WE#
RESET#
NC
WP#/ACC
RY/BY#
A18
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A16
BYTE#
Vss
DQ15/A-1
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ5
DQ12
DQ4
Vcc
DQ11
DQ3
DQ10
DQ2
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
OE#
Vss
CE#
A0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
48-Pin Standard TSOP
ES29LV320E
48-Ball FBGA 6 x 8 mm)
(Top View, Balls Facing Down)
A13
A12
A14
A15
A16
DQ15/
Vss
A9
WE#
OE#
CE#
A0
A1
A2
A4
WP#/
A11
DQ7
DQ14
DQ13
DQ6
NC
A19
A18
DQ5
A20
A5
DQ2
DQ0
DQ8
DQ9
DQ1
DQ10
DQ11
DQ3
DQ12
Vcc
DQ4
A3
A10
C
D
E
F
G
H
J
K
7
6
5
4
3
2
BYTE#
A-1
A8
RESET#
RY/
A7
A17
A6
Vss
ACC
BY#


Podobny numer części - ES29DL400FB-90TGI

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Excel Semiconductor Inc...
ES29DL400FB-90TGI EXCELSEMI-ES29DL400FB-90TGI Datasheet
700Kb / 53P
   16Mbit(2M x 8/1M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
More results

Podobny opis - ES29DL400FB-90TGI

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Excel Semiconductor Inc...
ES29LV320D EXCELSEMI-ES29LV320D Datasheet
583Kb / 59P
   32Mbit(4M x 8/2M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
AMIC Technology
A29L320A AMICC-A29L320A Datasheet
567Kb / 50P
   4M X 8 Bit / 2M X 16 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
Excel Semiconductor Inc...
ES29DL320 EXCELSEMI-ES29DL320 Datasheet
770Kb / 59P
   32Mbit(4M x 8/2M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
ES29LV160E EXCELSEMI-ES29LV160E Datasheet
700Kb / 53P
   16Mbit(2M x 8/1M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
ES29LV160D EXCELSEMI-ES29LV160D Datasheet
707Kb / 54P
   16Mbit(2M x 8/1M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
AMIC Technology
A29L320 AMICC-A29L320 Datasheet
588Kb / 44P
   4M X 8 Bit / 2M X 16 Bit CMOS 3.3 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L160 AMICC-A29L160_07 Datasheet
531Kb / 42P
   2M X 8 Bit / 1M X 16 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L160 AMICC-A29L160 Datasheet
556Kb / 45P
   2M X 8 Bit / 1M X 16 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
Austin Semiconductor
AS29LV016J AUSTIN-AS29LV016J Datasheet
420Kb / 40P
   16 Megabit (2M x 8-Bit / 1M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-Only Boot Sector Flash Memory
AS29LV016 AUSTIN-AS29LV016 Datasheet
414Kb / 40P
   16 Megabit (2M x 8-Bit / 1M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-Only Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com