Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS816118BT-150 Arkusz danych(PDF) 9 Page - GSI Technology

Numer części GS816118BT-150
Szczegółowy opis  1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GSI [GSI Technology]
Strona internetowa  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS816118BT-150 Arkusz danych(HTML) 9 Page - GSI Technology

Back Button GS816118BT-150 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 12Page - GSI Technology GS816118BT-150 Datasheet HTML 13Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 35 page
background image
A1
A0
A0
A1
D0
D1
Q1
Q0
Counter
Load
DQ
DQ
Register
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
A0–An
LBO
ADV
CK
ADSC
ADSP
GW
BW
E1
G
ZZ
Power Down
Control
Memory
Array
36
36
4
A
QD
E2
E3
DQx1–DQx9
Note: Only x36 version shown for simplicity.
BA
BB
BC
BD
GS816118B(T/D)/GS816132B(D)/GS816136B(T/D)
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03 9/2005
9/35
© 2004, GSI Technology
GS816118/32/36B Block Diagram


Podobny numer części - GS816118BT-150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS816118BT-150IV GSI-GS816118BT-150IV Datasheet
1Mb / 34P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816118BT-150V GSI-GS816118BT-150V Datasheet
1Mb / 34P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results

Podobny opis - GS816118BT-150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS8160V18AT GSI-GS8160V18AT Datasheet
489Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018DGT-250I GSI-GS816018DGT-250I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT GSI-GS816018BT Datasheet
925Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160F18T GSI-GS8160F18T Datasheet
544Kb / 22P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E18BT-V GSI-GS8160E18BT-V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160EV18AT GSI-GS8160EV18AT Datasheet
490Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18 GSI-GS8161E18 Datasheet
946Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT-V GSI-GS816018BT-V Datasheet
927Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018 GSI-GS816018 Datasheet
810Kb / 28P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816036DGT-250IV GSI-GS816036DGT-250IV Datasheet
245Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
logo
List of Unclassifed Man...
GS816118 ETC1-GS816118 Datasheet
901Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com