Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS84018B-166I Arkusz danych(PDF) 10 Page - GSI Technology

Numer części GS84018B-166I
Szczegółowy opis  256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GSI [GSI Technology]
Strona internetowa  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS84018B-166I Arkusz danych(HTML) 10 Page - GSI Technology

Back Button GS84018B-166I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 12Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 13Page - GSI Technology GS84018B-166I Datasheet HTML 14Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 31 page
background image
Rev: 2.05 6/2000
10/31
© 1999, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com
.
GS84018/32/36T/B-180/166/150/100
GS84018/32/36 Block Diagram
A1
A0
A0
A1
D0
D1
Q1
Q0
Counter
Load
D
Q
D
Q
Register
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
D
Q
Register
A0-An
LBO
ADV
CK
ADSC
ADSP
GW
BW
BA
BB
BC
BD
E1
G
ZZ
Power Down
Control
Memory
Array
36
36
4
A
Q
D
E3
E2
DQx0-DQx9
Note: Only x36 version shown for simplicity.
1
FT


Podobny numer części - GS84018B-166I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS84018 GSI-GS84018 Datasheet
911Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018AB-100 GSI-GS84018AB-100 Datasheet
911Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018AB-100I GSI-GS84018AB-100I Datasheet
911Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018AB-150 GSI-GS84018AB-150 Datasheet
911Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018AB-150I GSI-GS84018AB-150I Datasheet
911Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
More results

Podobny opis - GS84018B-166I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS840E18T GSI-GS840E18T Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840H18AT GSI-GS840H18AT Datasheet
747Kb / 30P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840FH18AT GSI-GS840FH18AT Datasheet
542Kb / 21P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840E18AT GSI-GS840E18AT Datasheet
762Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840F18AT GSI-GS840F18AT Datasheet
554Kb / 21P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018 GSI-GS84018 Datasheet
911Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS880E18BT GSI-GS880E18BT Datasheet
645Kb / 28P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018T GSI-GS88018T Datasheet
1Mb / 25P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 8Mb Sync Burst SRAMs
GS88018AT-250 GSI-GS88018AT-250 Datasheet
756Kb / 26P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88036CGT-200 GSI-GS88036CGT-200 Datasheet
263Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com