Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS8322V18GB-150I Arkusz danych(PDF) 6 Page - GSI Technology

Numer części GS8322V18GB-150I
Szczegółowy opis  2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GSI [GSI Technology]
Strona internetowa  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8322V18GB-150I Arkusz danych(HTML) 6 Page - GSI Technology

Back Button GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS8322V18GB-150I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 42 page
background image
Preliminary
GS8322V18(B/E)/GS8322V36(B/E)/GS8322V72(C)
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.04 4/2005
6/42
© 2003, GSI Technology
165-Bump BGA—x36 Common I/O—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
NC
A
E1
BC
BB
E3
BW
ADSC
ADV
A
NC
A
B
NC
A
E2
BD
BA
CK
GW
G
ADSP
A
NC
B
C
DQPC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
H
FT
MCL
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
ZQ
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQPD
SCD
VDDQ
VSS
NC
A
NC
VSS
VDDQ
NC
DQPA
N
P
NC
NC
A
A
TDI
A1
TDO
A
A
A
A
P
R
LBO
A
A
A
TMS
A0
TCK
A
A
A
A
R
11 x 15 Bump BGA—15 mm x 17 mm Body—1.0 mm Bump Pitch
(Package E)


Podobny numer części - GS8322V18GB-150I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
GS832218 ETC1-GS832218 Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832218B ETC1-GS832218B Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832218B-133 ETC1-GS832218B-133 Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832218B-133I ETC1-GS832218B-133I Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832218B-150 ETC1-GS832218B-150 Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
More results

Podobny opis - GS8322V18GB-150I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
GS832218 ETC1-GS832218 Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
logo
GSI Technology
GS832418B GSI-GS832418B Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8324Z18B GSI-GS8324Z18B Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb Sync NBT SRAMs
GS864418 GSI-GS864418 Datasheet
850Kb / 41P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8644V18B GSI-GS8644V18B Datasheet
1Mb / 40P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864236GB-250I GSI-GS864236GB-250I Datasheet
574Kb / 37P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864218B-V GSI-GS864218B-V Datasheet
1Mb / 35P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS816218 GSI-GS816218 Datasheet
618Kb / 31P
   1M x 18, 512K x 36 18Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS832118E GSI-GS832118E Datasheet
1,004Kb / 32P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
GS832018 GSI-GS832018 Datasheet
669Kb / 25P
   2M x 18, 1M x 32, 1M x 36 36Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com