Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74AHC04PWDH Arkusz danych(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
74AHC04PWDH Arkusz danych(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 16 page 1999 Sep 27 6 Philips Semiconductors Product specification Hex inverter 74AHCU04 AC CHARACTERISTICS GND = 0 V; tr =tf ≤ 3.0 ns. Notes 1. Typical values at VCC = 3.3 V. 2. Typical values at VCC = 5.0 V. SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS Tamb (°C) UNIT WAVEFORMS CL 25 −40 to +85 −40 to +125 MIN. TYP. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. VCC = 3.0 to 3.6 V; note 1 tPHL/tPLH propagation delay nA to nY see Figs 5 and 6 15 pF − 3.0 7.1 1.0 8.5 1.0 9.0 ns 50 pF − 4.3 10.6 1.0 12 1.0 13.5 ns VCC = 4.5 to 5.5 V; note 2 tPHL/tPLH propagation delay nA to nY see Figs 5 and 6 15 pF − 2.4 5.5 1.0 6.5 1.0 7.0 ns 50 pF − 3.5 7.0 1.0 8.0 1.0 9.0 ns |
Podobny numer części - 74AHC04PWDH |
|
Podobny opis - 74AHC04PWDH |