Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1616 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Weitron Technology

Numer części 2SD1616
Szczegółowy opis  NPN Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WEITRON [Weitron Technology]
Strona internetowa  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

2SD1616 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Weitron Technology

  2SD1616 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 2SD1616 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 2SD1616 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology 2SD1616 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology 2SD1616 Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Collector-Emitter Voltage
Collector-Base Voltage
Emitter-Base Voltage
Collector Current
Symbol
VCEO
VCBO
VEBO
IC
2SD1616A
2SD16116
Unit
Vdc
Vdc
Vdc
Adc
Rating
Characteristics
Symbol
Min
Max
Unit
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Collector-Emitter Breakdown Voltage (IC= 2.0 mAdc, IB=0)
Collector-Base Breakdown Voltage (IC= 10 uAdc, IE=0)
Emitter-Base Breakdown Voltage (IE= 10 uAdc, IC=0)
Collector Cutoff Current (VCB=60 Vdc, IE=0)
Emitter Cutoff Current (VEB= 6.0 V c, I =0)
V(BR)CEO
V(BR)CBO
V(BR)EBO
ICBO
IEBO
6.0
-
-
-
-
-
0.1
Vdc
Vdc
Vdc
uAdc
uAdc
2SD1616
2SD1616A
Tstg
PD
C
C
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
NPN Transistors
(Ta=25 C)
120
6.0
1.0
60
60
50
Total Device Dissipation T =25 C
0.75
W
Junction Temperature
T j
150
Storage,Temperature
-55 to +150
50
60
60
120
0.1
d C
A
TO-92
1
2
3
1. EMITTER
3. BASE
2. COLLECTOR
2SD1616
2SD1616A
2SD1616
2SD1616A


Podobny numer części - 2SD1616

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
2SD1616 UTC-2SD1616 Datasheet
145Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SD1616 NEC-2SD1616 Datasheet
156Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTORS
logo
Unisonic Technologies
2SD1616 UTC-2SD1616 Datasheet
66Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
2SD1616 UTC-2SD1616 Datasheet
184Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SD1616 WINNERJOIN-2SD1616 Datasheet
148Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Podobny opis - 2SD1616

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com