Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FP210D250-22 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Numer części FP210D250-22
Szczegółowy opis  Differential Magnetoresistive Sensor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FP210D250-22 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  FP210D250-22 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FP210D250-22 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FP210D250-22 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FP210D250-22 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FP210D250-22 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Data Sheet
5
1999-04-01
FP 210 D 250-22
Output voltage (typical) versus
temperature
V
OUTpp = f(TA), δ = 0.2 mm
V
OUTpp at TA = 25 °C
100%
Total resistance (typical)
versus temperature
R
1-3 = f(TA), δ = ∞
Output voltage (typical) versus
airgap
V
OUTpp = f(δ), TA = 25 °C
V
OUTpp at δ = 0.2 mm
100%
Max. power dissipation
versus temperature
P
tot = f(TA), δ = ∞
^
=
^
=


Podobny numer części - FP210D250-22

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
FP210D250-22 SIEMENS-FP210D250-22 Datasheet
220Kb / 5P
   Differential Magnetoresistive Sensor
More results

Podobny opis - FP210D250-22

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
FP210D250-22 SIEMENS-FP210D250-22 Datasheet
220Kb / 5P
   Differential Magnetoresistive Sensor
FP212D250-22 SIEMENS-FP212D250-22 Datasheet
222Kb / 5P
   Differential Magnetoresistive Sensor
FP201L100 SIEMENS-FP201L100 Datasheet
170Kb / 5P
   Differential Magnetoresistive Sensor
FP212L100-22 SIEMENS-FP212L100-22 Datasheet
217Kb / 5P
   Differential Magnetoresistive Sensor
FP210L100-22 SIEMENS-FP210L100-22 Datasheet
216Kb / 5P
   Differential Magnetoresistive Sensor
logo
Infineon Technologies A...
FP210L100-22 INFINEON-FP210L100-22 Datasheet
153Kb / 5P
   Differential Magnetoresistive Sensor
2000-07-01
logo
Honeywell Solid State E...
32304118 HONEYWELL-32304118 Datasheet
623Kb / 8P
   Magnetoresistive Sensor ICs
logo
Honeywell Accelerometer...
SM351LT HONEYWELL-ACC-SM351LT Datasheet
740Kb / 7P
   Magnetoresistive Sensor ICs
SM353LT HONEYWELL-ACC-SM353LT Datasheet
740Kb / 7P
   Magnetoresistive Sensor ICs
logo
Asahi Kasei Microsystem...
MS0083 AKM-MS0083 Datasheet
460Kb / 8P
   Semiconductor Magnetoresistive Element
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com