Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TL30S-120-125 Arkusz danych(PDF) 3 Page - DB Lectro Inc |
|
TL30S-120-125 Arkusz danych(HTML) 3 Page - DB Lectro Inc |
3 / 7 page STANDARD ENCAPSULATED TRANSFORMER I K GJ A H x 2 K H x 2 I F J F G A G F A D C B E D C B E D C B E Fig F Fig G Fig H Empty pin shall be omitted if necessary. #1 PRI #6 #11 #8 SEC 130 C 130 C #7 #6 #1 #12 #11 #8 PRI SEC 1 SEC 2 Single Output Double Output Dimension (mm) Series A B C D E F G H I J K 8.0 (VA) 53.0 45.0 35.5 4.0 0.64x0.64 5.0 27.5 ∅4.2 67.0 60.5 10.0 10 (VA) 53.0 45.0 35.5 4.0 0.64x0.64 5.0 27.5 ∅4.2 59.0 52.5 10.0 Tolerance (mm) Max. Max. Max. ±1.0 ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±0.2 Max. ±0.5 ±0.5 DB LECTRO Inc. 3600 boul. Matte suite i Brossard Qc tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714 www.dblectro.com |
Podobny numer części - TL30S-120-125 |
|
Podobny opis - TL30S-120-125 |