Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TL99-0032-014 Arkusz danych(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc |
|
TL99-0032-014 Arkusz danych(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc |
2 / 3 page TOROIDAL TRANSFORMER PCB MOUNTING LOW PROFILE Secondary RMS Rating Product Series Part Number Input Voltage (V) Series Parallel 1.6VA TL99-0016-012 TL99-0016-014 TL99-0016-018 TL99-0016-024 TL99-0016-030 TL99-0016-036 TL99-0016-044 TL99-0016-048 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T. 14V C.T. 18V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 36V C.T. 44V C.T. 48V C.T. @133mA @114mA @89mA @67mA @53mA @44mA @36mA @33mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V @266mA @228mA @178mA @134mA @106mA @88mA @72mA @66mA 3.2VA TL99-0032-012 TL99-0032-014 TL99-0032-018 TL99-0032-024 TL99-0032-030 TL99-0032-036 TL99-0032-044 TL99-0032-048 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T. 14V C.T. 18V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 36V C.T. 44V C.T. 48V C.T. @266mA @229mA @178mA @133mA @107mA @89mA @73mA @66mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V @532mA @458mA @356mA @266mA @214mA @178mA @146mA @132mA 5.0VA TL99-0050-012 TL99-0050-014 TL99-0050-018 TL99-0050-024 TL99-0050-030 TL99-0050-036 TL99-0050-044 TL99-0050-048 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T. 14V C.T. 18V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 36V C.T. 44V C.T. 48V C.T. @416mA @357mA @278mA @208mA @167mA @139mA @114mA @104mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V @832mA @714mA @556mA @416mA @334mA @278mA @228mA @208mA 7.0VA TL99-0070-012 TL99-0070-014 TL99-0070-018 TL99-0070-024 TL99-0070-030 TL99-0070-036 TL99-0070-044 TL99-0070-048 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T. 14V C.T. 18V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 36V C.T. 44V C.T. 48V C.T. @583mA @500mA @389mA @292mA @233mA @194mA @159mA @145mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V @1166mA @1000mA @778mA @584mA @466mA @388mA @318mA @290mA 10VA TL99-0100-012 TL99-0100-014 TL99-0100-018 TL99-0100-024 TL99-0100-030 TL99-0100-036 TL99-0100-044 TL99-0100-048 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T. 14V C.T. 18V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 36V C.T. 44V C.T. 48V C.T. @833mA @714mA @556mA @417mA @333mA @278mA @227mA @208mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V @1666mA @1428mA @1112mA @834mA @666mA @556mA @454mA @416mA 15VA TL99-0150-012 TL99-0150-014 TL99-0150-018 TL99-0150-024 TL99-0150-030 TL99-0150-036 TL99-0150-044 TL99-0150-048 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 12V C.T. 14V C.T. 18V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 36V C.T. 44V C.T. 48V C.T. @1250mA @1071mA @833mA @625mA @500mA @417mA @341mA @312mA 6V 7V 9V 12V 15V 18V 22V 24V @2500mA @2142mA @1666mA @1250mA @1000mA @834mA @682mA @624mA 3600 boul. Matte suite i Brossard Qc J4Y-2Z2 tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714 www.dblectro.com DB LECTRO Inc. |
Podobny numer części - TL99-0032-014 |
|
Podobny opis - TL99-0032-014 |