Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TL29X-115-0017 Arkusz danych(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc |
|
TL29X-115-0017 Arkusz danych(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc |
2 / 6 page LOW PROFILE ENCAPSULATED TRANSFORMER F E A H D C K G B I J Dimension (mm) Series A B C D E F G H I J K 35 (VA) 70 84.5 37.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 40 (VA) 70 84.5 37.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 42 (VA) 70 84.5 37.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 48 (VA) 70 84.5 37.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 52 (VA) 70 84.5 47.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 56 (VA) 70 84.5 47.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 60 (VA) 70 84.5 47.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 70 (VA) 70 84.5 47.5 4.0 5.0 7.0 53.0 ∅1.0 60 75 ∅3.2 Tolerance (mm) ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.2 ±0.2 ±0.5 ±0.1 ±0.5 ±0.5 ±0.2 TL29E & TL29U Series E TYPE U TYPE SEC 2 PRI 2 Bottom View #14 #16 #12 SEC 1 SEC 2 FIG. B #10 #7 #5 #3 #1 #7 PRI 2 FIG. A PRI 1 #10 #12 #14 #16 #10 #3 #1 #5 SEC 1 #7 #3 #5 #1 PRI 1 #14 #12 #16 Bottom View #7 #3 #4 #8 PRI 2 #6 #8 #5 #1 #2 SEC 2 FIG. D #5 #6 PRI 1 PRI 2 PRI 1 #3 #1 #2 #4 #1 #4 #2 #3 SEC 2 SEC 1 FIG. C #7 #5 SEC 1 #8 #6 #7 Input Voltage : 115V/60Hz (at Pin 1 – Pin 3) (Pin 1 & Pin 7 short, Pin 3 & Pin 5 short) 230V/50Hz (at Pin 1 – Pin 5) (Pin 3 & Pin 7 short) Output Voltage : (Pin 10 – 12 & Pin 14 – 16) Input Voltage : 115V/60Hz (at Pin 1 – Pin 2) (Pin 1 & Pin 3 short, Pin 2 & Pin 4 short) 230V/50Hz (at Pin 1 – Pin 4) (Pin 2 & Pin 3 short) Output Voltage : (Pin 5 – 6 & Pin 7 – 8) **2VA, 3VA & 4VA without fuse (Fig A or C) TL48E & TL48U Series Empty pin shall be omitted if necessary. DB LECTRO Inc. 3600 boul. Matte suite i Brossarc Qc J4Y-2Z2 tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714 www.dblectro.com |
Podobny numer części - TL29X-115-0017 |
|
Podobny opis - TL29X-115-0017 |