Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TL39X-017-0882 Arkusz danych(PDF) 6 Page - DB Lectro Inc |
|
TL39X-017-0882 Arkusz danych(HTML) 6 Page - DB Lectro Inc |
6 / 6 page LOW PROFILE ENCAPSULATED TRANSFORMER Secondary RMS Rating Series Part Number Input Voltage (V) Series Parallel 18VA TL39X-005-1800 TL39X-006-1500 TL39X-008-1125 TL39X-009-1000 TL39X-010-0900 TL39X-012-0750 TL39X-015-0600 TL39X-017-0529 TL39X-018-0500 TL39X-020-0450 TL39X-021-0428 TL39X-024-0375 TL39X-028-0321 TL39X-115-0078 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 10V 12V 16V 18V 20V 24V 30V 34V 36V 40V 42V 48V 56V 230V @1800mA @1500mA @1125mA @1000mA @900mA @750mA @600mA @529mA @500mA @450mA @428mA @375mA @321mA @78mA 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 17V 18V 20V 21V 24V 28V 115V @3600mA @3000mA @2250mA @2000mA @1800mA @1500mA @1200mA @1058mA @1000mA @900mA @856mA @750mA @342mA @156mA 24VA TL39X-005-2400 TL39X-006-2000 TL39X-008-1500 TL39X-009-1333 TL39X-010-1200 TL39X-012-1000 TL39X-015-0800 TL39X-017-0706 TL39X-018-0666 TL39X-020-0600 TL39X-021-0571 TL39X-024-0500 TL39X-028-0429 TL39X-115-0104 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 10V 12V 16V 18V 20V 24V 30V 34V 36V 40V 42V 48V 56V 230V @2400mA @2000mA @1500mA @1333mA @1200mA @1000mA @800mA @706mA @666mA @600mA @571mA @500mA @429mA @104mA 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 17V 18V 20V 21V 24V 28V 115V @4800mA @4000mA @3000mA @2666mA @2400mA @2000mA @1600mA @1412mA @1332mA @1200mA @1142mA @1000mA @858mA @208mA 30VA TL39X-005-3000 TL39X-006-2500 TL39X-008-1875 TL39X-009-1666 TL39X-010-1500 TL39X-012-1250 TL39X-015-1000 TL39X-017-0882 TL39X-018-0833 TL39X-020-0750 TL39X-021-0714 TL39X-024-0625 TL39X-028-0550 TL39X-115-0130 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 10V 12V 16V 18V 20V 24V 30V 34V 36V 40V 42V 48V 56V 230V @3000mA @2500mA @1875mA @1666mA @1500mA @1250mA @1000mA @882mA @833mA @750mA @714mA @625mA @550mA @130mA 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 17V 18V 20V 21V 24V 28V 115V @6000mA @5000mA @3750mA @3332mA @3000mA @2500mA @2000mA @1764mA @1666mA @1500mA @1428mA @1250mA @1100mA @260mA 3600 boul. Matte suite i Brossarc Qc J4Y-2Z2 tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714 www.dblectro.com DB LECTRO Inc. |
Podobny numer części - TL39X-017-0882 |
|
Podobny opis - TL39X-017-0882 |