Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT1G32 Arkusz danych(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT1G32 Arkusz danych(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 16 page 2002 May 15 6 Philips Semiconductors Product specification 2-input OR gate 74HC1G32; 74HCT1G32 Family 74HCT1G At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground=0V). Note 1. All typical values are measured at Tamb =25 °C. SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS Tamb (°C) UNIT OTHER VCC (V) −40 to +85 −40 to +125 MIN. TYP.(1) MAX. MIN. MAX. VIH HIGH-level input voltage 4.5 to 5.5 2.0 1.6 − 2.0 − V VIL LOW-level input voltage 4.5 to 5.5 − 1.2 0.8 − 0.8 V VOH HIGH-level output voltage VI =VIH or VIL; IO = −20 µA 4.5 4.4 4.5 − 4.4 − V VI =VIH or VIL; IO = −2.0 mA 4.5 4.13 4.32 − 3.7 − V VOL LOW-level output voltage VI =VIH or VIL; IO =20 µA 4.5 − 0 0.1 − 0.1 V VI =VIH or VIL; IO = 2.0 mA 4.5 − 0.15 0.33 − 0.4 V ILl input leakage current VI =VCC or GND 5.5 −− 1.0 − 1.0 µA ICC quiescent supply current VI =VCC or GND; IO =0 5.5 −− 10 − 20 µA ∆I CC additional supply current per input VI =VCC − 2.1 V; IO =0 4.5 to 5.5 −− 500 − 850 µA |
Podobny numer części - 74HCT1G32 |
|
Podobny opis - 74HCT1G32 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |