Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT1G66GV Arkusz danych(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT1G66GV Arkusz danych(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors |
9 / 20 page 2002 May 15 9 Philips Semiconductors Product specification Bilateral switch 74HC1G66; 74HCT1G66 AC CHARACTERISTICS Type 74HC1G66 GND = 0 V; tr =tf = 6 ns. Note 1. All typical values are measured at Tamb =25 °C. Type 74HCT1G66 GND = 0 V; tr =tf = 6 ns; Vis is the input voltage at pins Y or Z, whichever is assigned as an input. Vos is the output voltage at pins Y or Z, whichever is assigned as an output. Note 1. All typical values are measured at Tamb =25 °C. SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS Tamb (°C) UNIT WAVEFORMS VCC (V) −40 to +85 −40 to +125 MIN. TYP.(1) MAX. MIN. MAX. tPHL/tPLH propagation delay Vis to Vos RL = ∞; CL = 50 pF; see Fig.12 2.0 − 875 − 90 ns 4.5 − 315 − 18 ns 6.0 − 213 − 15 ns 9.0 − 110 − 12 ns tPZH/tPZL turn-on time EtoVos RL =1kΩ;CL =50pF; see Figs 13 and 14 2.0 − 50 125 − 150 ns 4.5 − 16 25 − 30 ns 6.0 − 13 21 − 26 ns 9.0 − 916 − 20 ns tPHZ/tPLZ turn-off time EtoVos RL =1kΩ;CL =50pF: see Figs 13 and 14 2.0 − 27 190 − 225 ns 4.5 − 16 38 − 45 ns 6.0 − 14 33 − 38 ns 9.0 − 12 16 − 20 ns SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS Tamb (°C) UNIT WAVEFORMS VCC (V) −40 to +85 −40 to +125 MIN. TYP.(1) MAX. MIN. MAX. tPHL/tPLH propagation delay Vis to Vos RL = ∞; CL = 50 pF; see Fig.12. 4.5 − 315 − 18 ns tPZH/tPZL turn-on time EtoVos RL =1kΩ;CL =50pF; see Figs 15 and 16. 4.5 − 15 30 − 36 ns tPHZ/tPLZ turn-off time EtoVos RL =1kΩ;CL =50pF; see Figs 15 and 16. 4.5 − 13 44 − 53 ns |
Podobny numer części - 74HCT1G66GV |
|
Podobny opis - 74HCT1G66GV |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |