Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT125 Arkusz danych(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT125 Arkusz danych(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 6 page December 1990 6 Philips Semiconductors Product specification Quad buffer/line driver; 3-state 74HC/HCT125 AC WAVEFORMS PACKAGE OUTLINES See “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines”. Fig.6 Waveforms showing the input (nA) to output (nY) propagation delays and the output transition times. (1) HC : VM = 50%; VI = GND to VCC. HCT : VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V. Fig.7 Waveforms showing the 3-state enable and disable times. (1) HC : VM = 50%; VI = GND to VCC. HCT : VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V. |
Podobny numer części - 74HCT125 |
|
Podobny opis - 74HCT125 |