Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74HCT166 Arkusz danych(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

Numer części 74HCT166
Szczegółowy opis  8-bit parallel-in/serial-out shift register
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT166 Arkusz danych(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HCT166 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HCT166 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
December 1990
6
Philips Semiconductors
Product specification
8-bit parallel-in/serial-out shift register
74HC/HCT166
DC CHARACTERISTICS FOR 74HC
For the DC characteristics see
“74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”.
Output capability: standard
ICC category: MSI
AC CHARACTERISTICS FOR 74HC
GND = 0 V; tr =tf = 6 ns; CL = 50 pF
SYMBOL
PARAMETER
Tamb (°C)
UNIT
TEST CONDITIONS
74HC
VCC
(V)
WAVEFORMS
+25
−40 to +85 −40 to +125
min.
typ.
max.
min.
max.
min.
max.
tPHL/ tPLH
propagation delay
CP to Q7
50
18
14
150
30
26
190
38
33
225
45
38
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.7
tPHL
propagation delay
MR to Q7
47
17
14
160
32
27
200
40
34
240
48
41
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.8
tTHL/ tTLH
output transition time
19
7
6
75
15
13
95
19
16
110
22
19
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.7
tW
clock pulse width
HIGH or LOW
80
16
14
17
6
5
100
20
17
120
24
20
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.7
tW
master reset pulse width
LOW
100
20
17
25
9
7
125
25
21
150
30
26
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.8
trem
removal time
MR to CP
0
0
0
−19
−7
−6
0
0
0
0
0
0
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.8
tsu
set-up time
Dn, CE to CP
80
16
14
14
5
4
100
20
17
120
24
20
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.9
tsu
set-up time
PE to CP
100
20
17
33
12
10
125
25
21
150
30
26
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.8
th
hold time
Dn, CE to CP
2
2
2
−8
−3
−2
2
2
2
2
2
2
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.8
th
hold time
PE to CP
0
0
0
−28
−10
−8
0
0
0
0
0
0
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.9
fmax
maximum clock pulse
frequency
6.0
30
35
19
57
68
4.8
24
28
4.0
20
24
MHz
2.0
4.5
6.0
Fig.7


Podobny numer części - 74HCT166

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT166 NEXPERIA-74HCT166 Datasheet
278Kb / 17P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 5 - 9 August 2021
74HCT166-Q100 NEXPERIA-74HCT166-Q100 Datasheet
277Kb / 17P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 2 - 9 August 2021
74HCT166D NEXPERIA-74HCT166D Datasheet
278Kb / 17P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 5 - 9 August 2021
74HCT166D-Q100 NEXPERIA-74HCT166D-Q100 Datasheet
1Mb / 19P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
74HCT166D-Q100 NEXPERIA-74HCT166D-Q100 Datasheet
277Kb / 17P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 2 - 9 August 2021
More results

Podobny opis - 74HCT166

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9164FK TOSHIBA-TC74VHC9164FK Datasheet
666Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (Parallel-IN/ Serial-OUT, Serial -IN/ Parallel -OUT)
2018-06-22
logo
Integral Corp.
IN74LV164 INTEGRAL-IN74LV164 Datasheet
45Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74LV164 PHILIPS-74LV164 Datasheet
119Kb / 12P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
1998 May 07
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC165MX FAIRCHILD-MM74HC165MX Datasheet
79Kb / 8P
   Parallel-in/Serial-out 8-Bit Shift Register
logo
Motorola, Inc
MC5474F164 MOTOROLA-MC5474F164 Datasheet
69Kb / 3P
   8-BIT SERIAL-IN, PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV164 KODENSHI-KK74LV164 Datasheet
476Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
Texas Instruments
CD54AC164 TI-CD54AC164_08 Datasheet
457Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
CD54AC164 TI-CD54AC164_07 Datasheet
427Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT165 PHILIPS-74HC_HCT165_15 Datasheet
139Kb / 22P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 03-14 March 2008
74AHC_AHCT164 PHILIPS-74AHC_AHCT164_15 Datasheet
109Kb / 18P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 03-24 April 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT164 NEXPERIA-74AHCT164 Datasheet
265Kb / 16P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 4 - 11 June 2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com