Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74HCT20N Arkusz danych(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

Numer części 74HCT20N
Szczegółowy opis  Dual 4-input NAND gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT20N Arkusz danych(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HCT20N Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT20N Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT20N Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT20N Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT20N Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT20N Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
December 1990
5
Philips Semiconductors
Product specification
Dual 4-input NAND gate
74HC/HCT20
DC CHARACTERISTICS FOR 74HC
For the DC characteristics see
“74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”.
Output capability: standard
ICC category: SSI
AC CHARACTERISTICS FOR 74HC
GND = 0 V; tr =tf = 6 ns; CL =50pF
SYMBOL
PARAMETER
Tamb (°C)
TEST CONDITIONS
74HC
UNIT
VCC
(V)
WAVEFORMS
+25
−40 to +85
−40 to +125
min.
typ.
max.
min.
max.
min.
max.
tPHL/ tPLH
propagation delay
nA, nB, nC, nD to nY
28
10
8
90
18
15
115
23
20
135
27
23
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.7
tTHL/ tTLH
output transition time
19
7
6
75
15
13
95
19
16
110
22
19
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.7


Podobny numer części - 74HCT20N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT20D-Q100 NEXPERIA-74HCT20D-Q100 Datasheet
219Kb / 12P
   Dual 4-input NAND gate
More results

Podobny opis - 74HCT20N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
74VHC20 STMICROELECTRONICS-74VHC20 Datasheet
51Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
June 1999
M74HC20 STMICROELECTRONICS-M74HC20 Datasheet
172Kb / 8P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74AC20 FAIRCHILD-74AC20_05 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74HCT20A ONSEMI-MC74HCT20A Datasheet
121Kb / 6P
   Dual 4-Input NAND Gate
March, 2011 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
SN54LS22 MOTOROLA-SN54LS22 Datasheet
121Kb / 4P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
logo
NXP Semiconductors
74ALS20A PHILIPS-74ALS20A Datasheet
85Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND gate
1996 Jul 01
74F20 PHILIPS-74F20 Datasheet
68Kb / 8P
   Dual 4-input NAND gate
1989 Mar 03
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC20F TOSHIBA-TC74AC20F_12 Datasheet
244Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74AC20 FAIRCHILD-74AC20 Datasheet
81Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
DM74LS20 FAIRCHILD-DM74LS20 Datasheet
45Kb / 4P
   Dual 4-Input NAND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com