Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

93AA86C Arkusz danych(PDF) 6 Page - Microchip Technology

Numer części 93AA86C
Szczegółowy opis  16K Microwire Compatible Serial EEPROM
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICROCHIP [Microchip Technology]
Strona internetowa  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93AA86C Arkusz danych(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button 93AA86C Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 93AA86C Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C, 93C86A/B/C
DS21797G-page 6
© 2005 Microchip Technology Inc.
Block Diagram
Memory
Array
Data Register
Mode
Decode
Logic
Clock
Register
Address
Decoder
Address
Counter
Output
Buffer
DO
DI
ORG*
CS
CLK
VCC
VSS
*ORG and PE inputs are not available on
PE*
A/B devices.


Podobny numer części - 93AA86C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microchip Technology
93AA86C MICROCHIP-93AA86C Datasheet
776Kb / 38P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/11
93AA86C MICROCHIP-93AA86C Datasheet
431Kb / 26P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
01/26/04
93AA86C-E/CH MICROCHIP-93AA86C-E/CH Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
93AA86C-E/MC MICROCHIP-93AA86C-E/MC Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
93AA86C-E/MS MICROCHIP-93AA86C-E/MS Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
More results

Podobny opis - 93AA86C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microchip Technology
93LC86C-ISN MICROCHIP-93LC86C-ISN Datasheet
431Kb / 26P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
01/26/04
93AA86A MICROCHIP-93AA86A_12 Datasheet
776Kb / 38P
   16K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/11
logo
Catalyst Semiconductor
CAT93C86 CATALYST-CAT93C86_06 Datasheet
447Kb / 13P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
CAT93C86 CATALYST-CAT93C86 Datasheet
409Kb / 9P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
logo
ON Semiconductor
CAT93C86 ONSEMI-CAT93C86 Datasheet
121Kb / 13P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
Doc. No. MD-1091 Rev. R
CAT93C86-C ONSEMI-CAT93C86-C Datasheet
620Kb / 13P
   16K-Bit Microwire Serial EEPROM
Rev. S
logo
Microchip Technology
93LC86-I MICROCHIP-93LC86-I Datasheet
224Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
01/05/10
93C76 MICROCHIP-93C76 Datasheet
84Kb / 12P
   8K/16K 5.0V Microwire Serial EEPROM
1996
93LC76 MICROCHIP-93LC76 Datasheet
86Kb / 12P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
1996
950211BFLF MICROCHIP-950211BFLF Datasheet
224Kb / 22P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
01/05/10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com