Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

4N25-X009 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

Numer części 4N25-X009
Szczegółowy opis  Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

4N25-X009 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  4N25-X009 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 4N25-X009 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number 83725
Rev. 1.4, 26-Jan-05
4N25/ 4N26/ 4N27/ 4N28
Vishay Semiconductors
min.
.315 (8.00)
.020 (.51)
.040 (1.02)
.300 (7.62)
ref.
.375 (9.53)
.395 (10.03)
.012 (.30) typ.
.0040 (.102)
.0098 (.249)
15° max.
Option 9
.014 (0.35)
.010 (0.25)
.400 (10.16)
.430 (10.92)
.307 (7.8)
.291 (7.4)
.407 (10.36)
.391 (9.96)
Option 6
.315 (8.0)
MIN.
.300 (7.62)
TYP.
.180 (4.6)
.160 (4.1)
.331 (8.4)
MIN.
.406 (10.3)
MAX.
.028 (0.7)
MIN.
Option 7
18450


Podobny numer części - 4N25-X009

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
4N25-X009T VISHAY-4N25-X009T Datasheet
152Kb / 7P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - 4N25-X009

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IL1 VISHAY-IL1 Datasheet
136Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.5, 08-May-08
SFH601 VISHAY-SFH601_15 Datasheet
171Kb / 10P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.6, 23-Jul-15
IL2 VISHAY-IL2_V02 Datasheet
136Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
01-Jan-2023
H11A1 VISHAY-H11A1 Datasheet
144Kb / 8P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.7, 23-Jul-15
CNY17G VISHAY-CNY17G Datasheet
132Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output,with Base Connection
Rev. 1.4, 08-May-08
CNY17 VISHAY-CNY17_V02 Datasheet
209Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2023
CNY17 VISHAY-CNY17_V01 Datasheet
209Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
SFH601 VISHAY-SFH601 Datasheet
2Mb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.4, 26-Oct-04
SFH600 VISHAY-SFH600 Datasheet
137Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.5, 10-Jan-08
CNY17 VISHAY-CNY17 Datasheet
192Kb / 10P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.5, 26-Oct-04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com