Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BTB12-800CWRG Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
BTB12-800CWRG Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 7 page BTA/BTB12 and T12 Series 6/7 Fig. 9: Relative variation of critical rate of decrease of main current versus junction temperature. Fig. 10: D²PAK Thermal resistance junction to ambient versus copper surface under tab (printed circuit board FR4, copper thickness: 35 µm). 0 25 50 75 100 125 0 1 2 3 4 5 6 Tj (°C) (dI/dt)c [Tj] / (dI/dt)c [Tj specified] 0 4 8 12 162024 28323640 0 10 20 30 40 50 60 70 80 S(cm²) Rth(j-a) (°C/W) D²PAK PACKAGE MECHANICAL DATA D²PAK (Plastic) REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.30 4.60 0.169 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.70 0.93 0.027 0.037 B2 1.25 1.40 0.048 0.055 C 0.45 0.60 0.017 0.024 C2 1.21 1.36 0.047 0.054 D 8.95 9.35 0.352 0.368 E 10.00 10.28 0.393 0.405 G 4.88 5.28 0.192 0.208 L 15.00 15.85 0.590 0.624 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 L3 1.40 1.75 0.055 0.069 R 0.40 0.016 V2 0° 8° 0° 8° A C2 D R 2.0 MIN. FLAT ZONE A2 V2 C A1 G L L3 L2 B B2 E FOOTPRINT DIMENSIONS (in millimeters) D²PAK (Plastic) 8.90 3.70 1.30 5.08 16.90 10.30 |
Podobny numer części - BTB12-800CWRG |
|
Podobny opis - BTB12-800CWRG |