Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STD100NH02L Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Numer części STD100NH02L
Szczegółowy opis  N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD100NH02L Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD100NH02L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD100NH02L Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
STD100NH02L
8/12
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.9
0.025
0.035
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
9.35
10.1
0.368
0.397
L2
0.8
0.031
L4
0.6
1
0.023
0.039
D
L2
L4
H
DETAIL "A"
DETAIL "A"
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA
0068772-B


Podobny numer części - STD100NH02L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD100NH02L-1 STMICROELECTRONICS-STD100NH02L-1 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD100NH02L-1 VBSEMI-STD100NH02L-1 Datasheet
997Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD100NH02LT4 STMICROELECTRONICS-STD100NH02LT4 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
More results

Podobny opis - STD100NH02L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD70NH02L STMICROELECTRONICS-STD70NH02L Datasheet
490Kb / 16P
   N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L Datasheet
510Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052 ohm - 60A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L_06 Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
CD00003115 STMICROELECTRONICS-CD00003115 Datasheet
413Kb / 13P
   N-channel 60V - 0.014ohm - 60A - DPAK STripFET II Power MOSFET
STD60NF06 STMICROELECTRONICS-STD60NF06 Datasheet
461Kb / 9P
   N-CHANNEL 60V - 0.014ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L Datasheet
455Kb / 9P
   N-CHANNEL 55V - 0.012ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com