Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74LVT16240ADGG Arkusz danych(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

Numer części 74LVT16240ADGG
Szczegółowy opis  3.3V LVT 16-bit inverting buffer/driver 3-State
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVT16240ADGG Arkusz danych(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVT16240ADGG Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Philips Semiconductors Low Voltage Products
Product specification
74LVT16240A
3.3V LVT 16-bit inverting buffer/driver (3-State)
1998 Feb 19
7
SSOP48:
plastic shrink small outline package; 48 leads; body width 7.5 mm
SOT370-1


Podobny numer części - 74LVT16240ADGG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16240ADGG NEXPERIA-74LVT16240ADGG Datasheet
208Kb / 12P
   3.3 V 16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 4 - 1 October 2018
More results

Podobny opis - 74LVT16240ADGG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
74LVT16244B PHILIPS-74LVT16244B Datasheet
80Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit buffer/driver 3-State
1998 Oct 07
74LVT162240A PHILIPS-74LVT162240A Datasheet
70Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit inverting buffer/driver with 30ohm termination resistors 3-State
1998 Feb 19
74ALVT16240 PHILIPS-74ALVT16240 Datasheet
95Kb / 16P
   16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 03-4 July 2005
74ABT16240A PHILIPS-74ABT16240A Datasheet
76Kb / 10P
   16-bit inverting buffer/driver 3-State
1998 Feb 25
MB2240 PHILIPS-MB2240 Datasheet
58Kb / 8P
   16-bit inverting buffer/line driver 3-State
August 23, 1993
74LVC16240A PHILIPS-74LVC16240A Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; inverting 3-State
1997 Jul 29
74ABT16240A NXP-74ABT16240A Datasheet
90Kb / 14P
   16-bit inverting buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-25 March 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT16240A NEXPERIA-74ABT16240A Datasheet
211Kb / 11P
   16-bit inverting buffer/line driver; 3-state
Rev. 7 - 7 July 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT16543A PHILIPS-74LVT16543A Datasheet
93Kb / 12P
   3.3V LVT 16-bit registered transceiver 3-State
1998 Feb 19
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G16240A POTATO-PO74G16240A_14 Datasheet
1Mb / 5P
   16-Bit Inverting Buffer/ Driver with 3-State Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com