Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD5380BST-3 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices

Numer części AD5380BST-3
Szczegółowy opis  32-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5380BST-3 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5380BST-3 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
AD5378
Rev. PrA | Page 8 of 28
SCLK
SYNC
DIN
SDO
LDAC
BUSY
INPUT WORD FOR DAC N
INPUT WORD FOR DAC N
UNDEFINED
INPUT WORD FOR DAC N+1
t24
t11
t13
t23
t21
t22
t20
t8
t9
t4
t7
t3
t2
t1
D23
D0
D0
D0'
D23'
D23
24
48
Figure 5. Serial Interface Timing Diagram (Daisy-Chain Mode)


Podobny numer części - AD5380BST-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5380BST-3 AD-AD5380BST-3 Datasheet
616Kb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5380BST-3 AD-AD5380BST-3 Datasheet
975Kb / 34P
   40-Channel, 3V/5V Single Supply, 14-Bit, Voltage-Output DAC
REV. PrF 09/2003
More results

Podobny opis - AD5380BST-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5378 AD-AD5378_15 Datasheet
582Kb / 29P
   32-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC
REV. A
AD5379 AD-AD5379_15 Datasheet
630Kb / 29P
   40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage-Output DAC
REV. B
AD5379 AD-AD5379 Datasheet
393Kb / 28P
   40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage-Output DAC
REV. 0
AD5372 AD-AD5372_15 Datasheet
722Kb / 29P
   32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC
REV. C
AD5373 AD-AD5373_15 Datasheet
722Kb / 29P
   32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC
REV. C
AD5371 AD-AD5371 Datasheet
300Kb / 25P
   40-Channel, 14-Bit Serial Input, Voltage-Output DAC
Rev. PrF
AD5532 AD-AD5532 Datasheet
244Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC
REV. 0
AD7841ASZ AD-AD7841ASZ Datasheet
442Kb / 13P
   Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC
REV. B
AD7841 AD-AD7841_15 Datasheet
442Kb / 13P
   Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC
REV. B
AD5532 AD-AD5532_15 Datasheet
394Kb / 20P
   32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com