Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADG2108YCPZ-HS-RL7 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Analog Devices |
|
ADG2108YCPZ-HS-RL7 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Analog Devices |
3 / 28 page ADG2108 Rev. 0 | Page 3 of 28 SPECIFICATIONS VDD = 12 V ± 10%, VSS = 0 V, VL = 5 V, GND = 0 V, all specifications TMIN to TMAX, unless otherwise noted.1 Table 1. B Version Y Version Parameter +25°C −40°C to +85°C +25°C −40°C to +125°C Unit Conditions ANALOG SWITCH Analog Signal Range VDD − 2 V VDD − 2 V V max On Resistance, RON 30 30 Ω typ VDD = 10.8 V, VIN = 0 V, IS = −10 mA 35 40 35 42 Ω max 32 32 Ω typ VDD = 10.8 V, VIN = 1.4 V, IS = −10 mA 37 42 37 47 Ω max 45 45 Ω typ VDD = 10.8 V, VIN = 5.4 V, IS = −10 mA 50 57 50 62 Ω max On Resistance Matching 4.5 4.5 Ω typ VDD = 10.8 V, VIN = 0 V, IS = −10 mA Between Channels, ∆RON 8 9 8 10 Ω max On Resistance Flatness, RFLAT(ON) 2.3 2.3 Ω typ VDD = 10.8 V, VIN = 0 V to 1.4 V, IS = −10 mA 3.5 4 3.5 5 Ω max 14.5 14.5 Ω typ VDD = 10.8 V, VIN = 0 V to 5.4 V, IS = −10 mA 18 20 18 22 Ω max LEAKAGE CURRENTS VDD = 13.2 V Channel Off Leakage, IOFF ±0.03 ±0.03 μA typ VX = 7 V/1 V, VY = 1 V/7 V Channel On Leakage, ION ±0.03 ±0.03 μA typ VX = VY = 1 V or 7 V DYNAMIC CHARACTERISTICS2 COFF 11 11 pF typ CON 18.5 18.5 pF typ tON 170 170 ns typ RL = 300 Ω, CL = 35 pF 185 190 185 195 ns max tOFF 210 210 ns typ RL = 300 Ω, CL = 35 pF 250 255 250 260 ns max THD + N 0.04 0.04 % typ RL = 10 kΩ, f = 20 Hz to 20 kHz, VS = 1 V p-p PSRR 90 dB typ f = 20 kHz; without decoupling; see Figure 24 −3 dB Bandwidth 210 210 MHz typ Individual inputs to outputs 16.5 16.5 MHz typ 8 inputs to 1 output Off Isolation −69 −69 dB typ RL = 75 Ω, CL = 5 pF, f = 5 MHz Channel-to-Channel Crosstalk RL = 75 Ω, CL = 5 pF, f = 5 MHz Adjacent Channels −63 −63 dB typ Nonadjacent Channels −76 −76 dB typ Differential Gain 0.4 0.4 % typ RL = 75 Ω, CL = 5 pF, f = 5 MHz Differential Phase 0.6 0.6 ° typ RL = 75 Ω, CL = 5 pF, f = 5 MHz Charge Injection −3.5 −3.5 pC typ VS = 4 V, RS = 0 Ω, CL = 1 nF LOGIC INPUTS (Ax, RESET)2 Input High Voltage, VINH 2.0 2.0 V min Input Low Voltage, VINL 0.8 0.8 V max Input Leakage Current, IIN 0.005 0.005 μA typ ±1 ±1 μA max Input Capacitance, CIN 7 7 pF typ |
Podobny numer części - ADG2108YCPZ-HS-RL7 |
|
Podobny opis - ADG2108YCPZ-HS-RL7 |