Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC13122 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

Numer części MC13122
Szczegółowy opis  AMAX STEREO CHIPSET
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC13122 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC13122 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC13122 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
MC13027 MC13122
5
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Figure 2. MC13122 Test Circuit
MC13122
IC2
U2
THB122
1
Ch2 Out
2
3
4
5
6
Ch2 Cont
Ch2 In
Ch1 In
Ch1 Cont
Ch1 Out
23
I Det
24
25
26
27
28
L–R Det
Q Det
VCC
Loop Filt
Blend
17
Gnd
18
19
20
21
22
Pilot Ind
Osc Out
Osc In
Pilot Det I
Pilot I
16
Pilot Q
15
Audio Blank
E Det
Det In
3.0 V Reg
AGC
IF In
SS
L Out
L Filt In
L Filt Ctr
L Mat Out
R Mat Out
R Filt Ctr
R Filt In
R Out
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
13
14
R10
13 k
C3
47
µF
C4
10
µF
450 kHz IF In
SS Out
Left
Audio Out
Right
Audio Out
C6
1.0
µF
C1
1000
.01
100 k
R6
10 k
R5
C28
1000
C27
1000
1000
1000
33 k
R11
C16
0.47
µF
C17
10
µF
C31
1.0
µF
1000
C30
3.9 k
R12
C18
22
µF
1.0 k
R20
X1
3.6 MHz
AF Blank
Blend Disable
8.0 V
Envelope Det Out
I Detector Out
Q Detector Out
2.2 k
R26
C23
22
µF
C24
47
µF
C22
220
µF
Stereo
D1
CA
MPS6515
Q3
C
B
E
51 C29
L1
1.0 mH
C2
120


Podobny numer części - MC13122

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC1312P MOTOROLA-MC1312P Datasheet
387Kb / 12P
   CBS SQ LOGIC DECODER SYSTEM
More results

Podobny opis - MC13122

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Advanced Micro Devices
AMD-750 AMD-AMD-750 Datasheet
322Kb / 12P
   Chipset
logo
Intel Corporation
301467-005 INTEL-301467-005 Datasheet
3Mb / 426P
   Express Chipset
317610-001 INTEL-317610-001 Datasheet
2Mb / 342P
   Express Chipset
317607-001 INTEL-317607-001 Datasheet
2Mb / 351P
   Express Chipset
logo
Advantech Co., Ltd.
IDAQ-964 ADVANTECH-IDAQ-964 Datasheet
212Kb / 1P
   4-slot Industrial DAQ Chassis Module for AMAX-5000 Controllers
8-Feb-2022
logo
Macronix International
MX86251 MCNIX-MX86251 Datasheet
497Kb / 32P
   3D graphic chipset
logo
Cyrustek corporation
ES51920 CYRUSTEK-ES51920 Datasheet
444Kb / 11P
   LCR meter chipset
logo
List of Unclassifed Man...
CS1100 ETC-CS1100 Datasheet
169Kb / 2P
   Powerline Networking Chipset
logo
Quantum Research Group
MSM6500 QUANTUM-MSM6500 Datasheet
366Kb / 8P
   MSM6500??CHIPSET SOLUTION
logo
Axiomtek Co., Ltd.
SBC84710 AXIOMTEK-SBC84710 Datasheet
271Kb / 1P
   VIA CX700M chipset
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com