Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADP3191AJRQZ-RL Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices

Numer części ADP3191AJRQZ-RL
Szczegółowy opis  6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3191AJRQZ-RL Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADP3191AJRQZ-RL Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
ADP3191
Rev. 0 | Page 11 of 28
Table 4. VID Codes for the ADP3191/ADP3191A
VID4
VID3
VID2
VID1
VID0
VID5
Output
1
1
1
1
1
1
No CPU
1
1
1
1
1
0
No CPU
0
1
0
1
0
0
0.8375 V
0
1
0
0
1
1
0.8500 V
0
1
0
0
1
0
0.8625 V
0
1
0
0
0
1
0.8750 V
0
1
0
0
0
0
0.8875 V
0
0
1
1
1
1
0.9000 V
0
0
1
1
1
0
0.9125 V
0
0
1
1
0
1
0.9250 V
0
0
1
1
0
0
0.9375 V
0
0
1
0
1
1
0.9500 V
0
0
1
0
1
0
0.9625 V
0
0
1
0
0
1
0.9750 V
0
0
1
0
0
0
0.9875 V
0
0
0
1
1
1
1.0000 V
0
0
0
1
1
0
1.0125 V
0
0
0
1
0
1
1.0250 V
0
0
0
1
0
0
1.0375 V
0
0
0
0
1
1
1.0500 V
0
0
0
0
1
0
1.0625 V
0
0
0
0
0
1
1.0750 V
0
0
0
0
0
0
1.0875 V
1
1
1
1
0
1
1.1000 V
1
1
1
1
0
0
1.1125 V
1
1
1
0
1
1
1.1250 V
1
1
1
0
1
0
1.1375 V
1
1
1
0
0
1
1.1500 V
1
1
1
0
0
0
1.1625 V
1
1
0
1
1
1
1.1750 V
1
1
0
1
1
0
1.1875 V
1
1
0
1
0
1
1.2000 V
VID4
VID3
VID2
VID1
VID0
VID5
Output
1
1
0
1
0
0
1.2125 V
1
1
0
0
1
1
1.2250 V
1
1
0
0
1
0
1.2375 V
1
1
0
0
0
1
1.2500 V
1
1
0
0
0
0
1.2625 V
1
0
1
1
1
1
1.2750 V
1
0
1
1
1
0
1.2875 V
1
0
1
1
0
1
1.3000 V
1
0
1
1
0
0
1.3125 V
1
0
1
0
1
1
1.3250 V
1
0
1
0
1
0
1.3375 V
1
0
1
0
0
1
1.3500 V
1
0
1
0
0
0
1.3625 V
1
0
0
1
1
1
1.3750 V
1
0
0
1
1
0
1.3875 V
1
0
0
1
0
1
1.4000 V
1
0
0
1
0
0
1.4125 V
1
0
0
0
1
1
1.4250 V
1
0
0
0
1
0
1.4375 V
1
0
0
0
0
1
1.4500 V
1
0
0
0
0
0
1.4625 V
0
1
1
1
1
1
1.4750 V
0
1
1
1
1
0
1.4875 V
0
1
1
1
0
1
1.5000 V
0
1
1
1
0
0
1.5125 V
0
1
1
0
1
1
1.5250 V
0
1
1
0
1
0
1.5375 V
0
1
1
0
0
1
1.5500 V
0
1
1
0
0
0
1.5625 V
0
1
0
1
1
1
1.5750 V
0
1
0
1
1
0
1.5875 V
0
1
0
1
0
1
1.6000 V


Podobny numer części - ADP3191AJRQZ-RL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADP3190 AD-ADP3190 Datasheet
832Kb / 28P
   6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3190AJRQZ-RL AD-ADP3190AJRQZ-RL Datasheet
832Kb / 28P
   6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3190AJRUZ-RL AD-ADP3190AJRUZ-RL Datasheet
832Kb / 28P
   6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3190JRQZ-RL AD-ADP3190JRQZ-RL Datasheet
832Kb / 28P
   6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3190JRUZ-RL AD-ADP3190JRUZ-RL Datasheet
832Kb / 28P
   6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
REV. 0
More results

Podobny opis - ADP3191AJRQZ-RL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADP3168 AD-ADP3168 Datasheet
947Kb / 24P
   6-Bit, Programmable 2-, 3-, 4-Phase Synchronous Buck Controller
REV. B
ADP3190 AD-ADP3190 Datasheet
832Kb / 28P
   6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3188 AD-ADP3188 Datasheet
956Kb / 28P
   6-Bit Programmable 2-/3-/4-Phase Synchronous Buck Controller
REV. A
ADP3194 AD-ADP3194 Datasheet
649Kb / 32P
   6-Bit, Programmable 2-/3-/4-Phase, Synchronous Buck Controller
ADP3180 AD-ADP3180 Datasheet
529Kb / 20P
   6-Bit Programmable 2-, 3-, 4-Phase Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3197 AD-ADP3197 Datasheet
689Kb / 32P
   6-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3181 AD-ADP3181 Datasheet
541Kb / 24P
   5-Bit or 6-Bit Programmable 2-,3-,4-Phase Synchronous Buck Controller
REV. A
logo
ON Semiconductor
ADP3196 ONSEMI-ADP3196 Datasheet
364Kb / 18P
   6-Bit Programmable 2- to 4-Phase Synchronous Buck Controller
January 2008 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
ADP3196 AD-ADP3196 Datasheet
539Kb / 20P
   6-Bit Programmable 2- to 4-Phase Synchronous Buck Controller
REV. 0
ADP3166 AD-ADP3166 Datasheet
351Kb / 20P
   5-Bit Programmable 2-, 3-, 4-Phase Synchronous Buck Controller
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com