Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCD-128G064B Arkusz danych(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

Numer części LCD-128G064B
Szczegółowy opis  128 x 64 Dots Graphic LCD
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-128G064B Arkusz danych(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-128G064B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-128G064B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Document Number: 37234
Revision 01-Oct-02
www.vishay.com
84
LCD-128G064B
Vishay
For Technical Questions, Contact: Displays@Vishay.com
128 x 64 Dots Graphic LCD
PIN NUMBER
SYMBOL
FUNCTION
1
Vdd
Power Supply ( +5V)
2
GND
Power Supply (GND)
3
Vo
Contrast Adjustment
4
DB0
Data Bus Line
5
DB1
Data Bus Line
6
DB2
Data Bus Line
7
DB3
Data Bus Line
8
DB4
Data Bus Line
9
DB5
Data Bus Line
10
DB6
Data Bus Line
11
DB7
Data Bus Line
12
CS1
Chip Select IC1
13
CS2
Chip Select IC2
14
RST
Reset Signal
15
R/W
Data Read/Write
16
D/I
Data/Instruction
17
E
Enable Signal
18
Vee
Negative Voltage Output
19
A
Power Supply for LED (4.2V)
20
K
Power Supply for LED (0V)
DIMENSIONS in millimeters
75.0
± 0.5
70.0
70.6
60.0 (VA)
55.0 (AA)
7.5
10.0
1.5
2.5
2.2
128*64 DOTS
20 - Ø 1.0 PTH
20 - Ø 1.8 PAD
P2.54*19 = 48.26
37.5
13.37
2 - Ø 2.5 PTH
2 - Ø 4.0 PAD
2 - R1.25 PTH
2 - R2.0 PAD
A
K
8.9 MAX
7.4 MAX
5.4
3.9
1.0
1.0
LED B/L
EL or NO B/L
0.43
0.39
DOT SIZE
SCALE 10/1


Podobny numer części - LCD-128G064B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
LCD-128G064B VISHAY-LCD-128G064B Datasheet
110Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064B VISHAY-LCD-128G064B_08 Datasheet
110Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
More results

Podobny opis - LCD-128G064B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
LCD-128G064I VISHAY-LCD-128G064I Datasheet
109Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128X064A VISHAY-LCD-128X064A Datasheet
115Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128X064C VISHAY-LCD-128X064C Datasheet
110Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064B VISHAY-LCD-128G064B_08 Datasheet
110Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064J VISHAY-LCD-128G064J Datasheet
112Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064G VISHAY-LCD-128G064G Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064C VISHAY-LCD-128G064C Datasheet
110Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064A VISHAY-LCD-128G064A Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064D VISHAY-LCD-128G064D Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064E VISHAY-LCD-128G064E Datasheet
123Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com