Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADUC7019 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADUC7019
Szczegółowy opis  Precision Analog Microcontroller 12-bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Download  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADUC7019 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADUC7019 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADUC7019 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 92 page
background image
ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27
Rev. A | Page 9 of 92
TIMING SPECIFICATIONS
Table 2. External Memory Write Cycle
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
CLK
UCLK
TMS_AFTER_CLKH
0
4
ns
TADDR_AFTER_CLKH
4
8
ns
TAE_H_AFTER_MS
½ CLK
TAE
(XMxPAR[14:12] + 1) x CLK
THOLD_ADDR_AFTER_AE_L
½ CLK + (!XMxPAR[10]) x CLK
THOLD_ADDR_BEFORE_WR_L
(!XMxPAR[8]) x CLK
TWR_L_AFTER_AE_L
½ CLK + (!XMxPAR[10] + !XMxPAR[8]) x CLK
TDATA_AFTER_WR_L
8
12
ns
TWR
(XMxPAR[7:4] + 1) x CLK
TWR_H_AFTER_CLKH
0
4
ns
THOLD_DATA_AFTER_WR_H
(!XMxPAR[8]) x CLK
TBEN_AFTER_AE_L
½ CLK
TRELEASE_MS_AFTER_WR_H
(!XMxPAR[8] + 1) x CLK
CLK
CLK
TMS_AFTER_CLKH
TAE_H_AFTER_MS
TAE
TWR_L_AFTER_AE_L
MS
AE
WR
RD
A/D[15:0]
FFFF
9ABC
5678
9ABE
1234
BEN0
BEN1
A16
TWR
TWR_H_AFTER_CLKH
THOLD_DATA_AFTER_WR_H
THOLD_ADDR_AFTER_AE_L
THOLD_ADDR_BEFORE_WR_L
TDATA_AFTER_WR_L
TBEN_AFTER_AE_L
TADDR_AFTER_CLKH
TRELEASE_MS_AFTER_WR_H
Figure 3. External Memory Write Cycle


Podobny numer części - ADUC7019

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADuC7019BCPZ62I AD-ADuC7019BCPZ62I Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADuC7019BCPZ62I-RL AD-ADuC7019BCPZ62I-RL Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADuC7019BCPZ62IRL7 AD-ADuC7019BCPZ62IRL7 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7019 AD-ADUC7019_13 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7019 AD-ADUC7019_15 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
More results

Podobny opis - ADUC7019

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADUC7024BSTZ62 AD-ADUC7024BSTZ62 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7121 AD-ADUC7121 Datasheet
1Mb / 96P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
REV. 0
ADUC7022 AD-ADUC7022_15 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7019 AD-ADUC7019_15 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7021 AD-ADUC7021_15 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7026 AD-ADUC7026_15 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7028 AD-ADUC7028_15 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC702X AD-ADUC702X_1 Datasheet
841Kb / 78P
   Precision Analog Microcontroller 12-bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. PrA
ADUC7021BCPZ62 AD-ADUC7021BCPZ62 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
ADUC7029 AD-ADUC7029_15 Datasheet
1Mb / 104P
   Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU
Rev. F
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com