Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL322 Datasheet(Arkusz danych) 10 Page - Analog Devices

Numer części ADXL322
Szczegółowy opis  Small and Thin -2 g Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 10 page
background image
ADXL322
Rev. 0 | Page 10 of 16
XOUT = 1.500V
YOUT = 1.500V
XOUT = 1.50V
YOUT = 1.08V
XOUT = 1.08V
YOUT = 1.50V
XOUT = 1.92V
YOUT = 1.50V
XOUT = 1.50V
YOUT = 1.92V
EARTH'S SURFACE
XL
322J
#1234
5678P
Figure 22. Output Response vs. Orientation




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
NTTD4401FFETKY Power MOSFET and Schottky Diode 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
SY89531L3.3V PRECISION 33MHz to 500MHz PROGRAMMABLE LVPECL AND HSTL BUS CLOCK SYNTHESIZER 1 2 3 4 5 MoreMicrel Semiconductor
ADN2806622 Mbps Clock and Data Recovery IC 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
ADT7488ASST Digital Temperature Sensor and Voltage Monitor 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
TPS624032.25MHz 400mA/600mA Dual Step-Down Converter In Small 3x3mm QFN Package 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
ADT7408+-2 C Accurate 12-Bit Digital Temperature Sensor 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
LPT3535Inductors/Transformers Customizable Surface Mount Torodial Kool-Mu Powered Iron and MPP Cores 1 2 3 Vishay Siliconix
ADCMP341Dual Comparators with 400mV Reference and programmable Hysteresis 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
ADN2813Continuous Rate 10 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC with Integrated Limiting Amp 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
DS90LV049HHigh Temperature 3V LVDS Dual Line Driver and Receiver Pair 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)