Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC12022B Arkusz danych(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

Numer części MC12022B
Szczegółowy opis  1.1GHz Dual Modulus Prescaler
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12022B Arkusz danych(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC12022B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12022B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12022B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12022B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12022B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12022B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12022B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC12022B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC12022A MC12022B
4
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
0
Figure 5. Input Signal Amplitude versus Input Frequency
Divide Ratio = 8; VCC = 5.0V; TA = 25°C
+15.0
+10.0
+5.0
0
–5.0
–10.0
–15.0
–20.0
–25.0
–30.0
–35.0
–40.0
–45.0
–50.0
+1257.40
+0.71
+1.26
+2.24
+3.98
+7.07
+12.57
+22.36
+39.76
+70.71
+125.74
+223.61
+397.64
+707.11
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
FREQUENCY (MHz)
FREQUENCY (MHz)
0
400
800
1200
1600
2000
Figure 6. Output Amplitude versus Input Frequency
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250


Podobny numer części - MC12022B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC120228BP MOTOROLA-MC120228BP Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVA MOTOROLA-MC12022LVA Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVAD MOTOROLA-MC12022LVAD Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVAP MOTOROLA-MC12022LVAP Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVBD MOTOROLA-MC12022LVBD Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
More results

Podobny opis - MC12022B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC12026A MOTOROLA-MC12026A Datasheet
66Kb / 6P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
logo
Sony Corporation
CXA1541M SONY-CXA1541M Datasheet
389Kb / 9P
   1.1GHz 2 Modulus Prescaler for Cellular Equipment
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12015 LANSDALE-ML12015 Datasheet
310Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12009 MOTOROLA-MC12009 Datasheet
214Kb / 15P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Freescale Semiconductor...
MC12019 FREESCALE-MC12019 Datasheet
237Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12015 MOTOROLA-MC12015 Datasheet
240Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12019 LANSDALE-ML12019 Datasheet
958Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12019 LANSDALE-ML12019_08 Datasheet
171Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12015 LANSDALE-ML12015_08 Datasheet
135Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12018 MOTOROLA-MC12018 Datasheet
53Kb / 4P
   520MHz Dual Modulus Prescaler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com