Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK3651-01R Arkusz danych(PDF) 4 Page - Fuji Electric

Numer części 2SK3651-01R
Szczegółowy opis  N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FUJI [Fuji Electric]
Strona internetowa  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

2SK3651-01R Arkusz danych(HTML) 4 Page - Fuji Electric

  2SK3651-01R Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric 2SK3651-01R Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric 2SK3651-01R Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric 2SK3651-01R Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
2SK3651-01R
FUJI POWER MOSFET
IAV=f(tAV):starting Tch=25°C. Vcc=48V
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
Transient Thermal Impedance
Zth(ch-c)=f(t):D=0
t [sec]
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
Single Pulse
Maximum Avalanche Current Pulsewidth
t
AV [sec]


Podobny numer części - 2SK3651-01R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3651-01R ISC-2SK3651-01R Datasheet
318Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - 2SK3651-01R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3597-01 SANYO-2SK3597-01 Datasheet
110Kb / 4P
   POWER MOSFET N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK3685-01 SANYO-2SK3685-01 Datasheet
109Kb / 4P
   POWER MOSFET N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK1553-01MR FUJI-2SK1553-01MR Datasheet
70Kb / 2P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1008-01 FUJI-2SK1008-01 Datasheet
130Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1014-01 FUJI-2SK1014-01 Datasheet
134Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK1019 FUJI-2SK1019 Datasheet
137Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET?
2SK1020 FUJI-2SK1020 Datasheet
137Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET?
2SK949-MR FUJI-2SK949-MR Datasheet
132Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK3268 PANASONIC-2SK3268 Datasheet
71Kb / 2P
   Silicon N-channel power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3526-01L FUJI-2SK3526-01L Datasheet
255Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK3581-01L FUJI-2SK3581-01L Datasheet
254Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com