Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADA-4743-TR1 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
ADA-4743-TR1 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
6 / 9 page 6 Notes: 1. S-parameters are measured on a microstrip line made on 0.025 inch thick alumina carrier. The input reference plane is at the end of the input lead. The output reference plane is at the end of the output lead. ADA-4743 Typical Scattering Parameters, TA = 25°C, Id = 60 mA Freq. S11 S21 S12 S22 K GHz Mag. Ang. dB Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. 0.1 0.102 0.5 16.7 6.836 176.1 0.099 -0.8 0.183 -5.6 1.1 0.5 0.131 14.2 16.56 6.73 160.7 0.097 -3.8 0.182 -17 1.1 0.9 0.199 16.3 16.24 6.489 145.8 0.094 -6 0.207 -25.9 1.1 1.0 0.204 13.3 16.15 6.418 142.3 0.093 -6.3 0.212 -29 1.1 1.5 0.257 -3.2 15.68 6.08 125.5 0.089 -6.8 0.225 -46.4 1.1 1.9 0.275 -12.9 15.33 5.84 112.7 0.088 -6.6 0.226 -60.3 1.2 2.0 0.28 -15.8 15.25 5.786 109.6 0.087 -6.5 0.225 -63.7 1.2 2.5 0.287 -27.7 14.85 5.529 94.2 0.087 -5.5 0.216 -81.7 1.2 3.0 0.279 -39.9 14.48 5.296 79 0.089 -4.3 0.205 -102.4 1.2 3.5 0.261 -53.6 14.09 5.066 63.9 0.092 -3.3 0.2 -126 1.2 4.0 0.238 -70.2 13.71 4.846 49 0.097 -2.8 0.212 -149.7 1.2 4.5 0.217 -91.2 13.31 4.631 34.1 0.105 -3 0.243 -170.9 1.1 5.0 0.201 -115.4 12.8 4.363 19.1 0.114 -4.6 0.275 171.8 1.1 5.5 0.205 -141 12.3 4.121 4.6 0.125 -6.9 0.308 157.8 1.0 6.0 0.216 -164.8 11.72 3.853 -9.9 0.138 -10.7 0.338 144.6 1.0 6.5 0.223 171.4 11.17 3.617 -24.2 0.152 -15.5 0.365 129.7 0.9 7.0 0.238 146.1 10.55 3.369 -38.6 0.167 -21.9 0.394 113 0.9 7.5 0.264 120.4 9.83 3.102 -52.9 0.18 -29.3 0.429 95.7 0.9 8.0 0.309 96.1 8.99 2.816 -66.9 0.189 -37.1 0.464 78.7 0.9 8.5 0.347 78.1 7.97 2.502 -79.4 0.195 -44.4 0.503 65 0.9 9.0 0.405 63.3 7.07 2.258 -91.1 0.202 -50.7 0.543 53.9 0.9 9.5 0.449 49.6 5.99 1.992 -103.1 0.21 -57.8 0.585 43.9 0.9 10.0 0.499 39.5 5.06 1.79 -113.6 0.216 -65.1 0.622 35.4 0.9 |
Podobny numer części - ADA-4743-TR1 |
|
Podobny opis - ADA-4743-TR1 |