Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M27C4002-70F1TR Arkusz danych(PDF) 1 Page - STMicroelectronics |
|
M27C4002-70F1TR Arkusz danych(HTML) 1 Page - STMicroelectronics |
1 / 24 page April 2006 Rev 4 1/24 1 M27C4002 4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM Feature summary ■ 5V ± 10% Supply voltage for Read operations ■ Access time: 45ns ■ Low Power consumption – Active Current 70mA at 10MHz – Standby current 100µa ■ Programming Voltage: 12.75V ± 0.25V ■ Programming Time: 100µs/word ■ Electronic Signature – Manufacturer Code: 20h – Device Code: 44h ■ ECOPACK® packages available 1 40 1 40 FDIP40W (F) PDIP40 (B) PLCC44 (C) TSOP40 (N) 10 x 20 mm www.st.com |
Podobny numer części - M27C4002-70F1TR |
|
Podobny opis - M27C4002-70F1TR |