Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TL3842D Arkusz danych(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Numer części TL3842D
Szczegółowy opis  CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL3842D Arkusz danych(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TL3842D Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL3842D Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
TL284x, TL384x
CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
SLVS038F – JANUARY 1989 – REVISED FEBRUARY 2003
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage (see Note 1) (ICC < 30 mA)
Self limiting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analog input voltage range, VI (VFB and ISENSE)
–0.3 V to 6.3 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output voltage, VO (OUTPUT)
35 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI, (VC, D package only)
35 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply current, ICC
30 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±1 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Error amplifier output sink current
10 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 2 and 3): D package
86
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D-8 package
97
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P package
85
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virtual junction temperature, TJ
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output energy (capacitive load)
5
µJ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature, 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
–65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltages are with respect to the device GND terminal.
2. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) – TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can impact reliability.
3. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
recommended operating conditions
MIN
NOM
MAX
UNIT
VCC and VC‡
Supply voltage
30
V
VI, RT/CT
Input voltage
0
5.5
V
VI, VFB and ISENSE
Input voltage
0
5.5
V
VO, OUTPUT
Output voltage
0
30
V
VO, POWER GROUND‡
Output voltage
–0.1
1
V
ICC
Supply current, externally limited
25
mA
IO
Average output current
200
mA
IO(ref)
Reference output current
–20
mA
fosc
Oscillator frequency
100
500
kHz
T
Operating free air temperature
TL284x
–40
85
°C
TA
Operating free-air temperature
TL384x
0
70
°C
‡ These recommended voltages for VC and POWER GROUND apply only to the D package.


Podobny numer części - TL3842D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TL3842D TI-TL3842D Datasheet
171Kb / 12P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
TL3842D TI-TL3842D Datasheet
577Kb / 21P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
TL3842D TI-TL3842D Datasheet
534Kb / 21P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
TL3842D-8 TI-TL3842D-8 Datasheet
171Kb / 12P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
TL3842D-8 TI-TL3842D-8 Datasheet
577Kb / 21P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
More results

Podobny opis - TL3842D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TL284X TI-TL284X Datasheet
171Kb / 12P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
UC1842 TI1-UC1842_16 Datasheet
3Mb / 56P
[Old version datasheet]   Current-Mode PWM Controllers
TL284X TI-TL284X_10 Datasheet
577Kb / 21P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
TL284X_101 TI-TL284X_101 Datasheet
534Kb / 21P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
logo
IMP, Inc
IMP38C4X IMP-IMP38C4X Datasheet
160Kb / 10P
   BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
logo
Microchip Technology
MIC38C42 MICROCHIP-MIC38C42 Datasheet
1Mb / 24P
   BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
09/14/21
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC18C43 TELCOM-TC18C43 Datasheet
83Kb / 7P
   BiCMOS CURRENT MODE PWM CONTROLLERS
logo
Micrel Semiconductor
MIC38C42A MICREL-MIC38C42A Datasheet
127Kb / 9P
   BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
MIC38C43XYM MICREL-MIC38C43XYM Datasheet
354Kb / 11P
   BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
MIC38C45YM MICREL-MIC38C45YM Datasheet
348Kb / 11P
   BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com