Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STGW40NC60V Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Numer części STGW40NC60V
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW40NC60V Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STGW40NC60V Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGW40NC60V Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
STGW40NC60V
8/10
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.85
5.15
0.19
0.20
A1
2.20
2.60
0.086
0.102
b
1.0
1.40
0.039
0.055
b1
2.0
2.40
0.079
0.094
b2
3.0
3.40
0.118
0.134
c
0.40
0.80
0.015
0.03
D
19.85
20.15
0.781
0.793
E
15.45
15.75
0.608
0.620
e5.45
0.214
L
14.20
14.80
0.560
0.582
L1
3.70
4.30
0.14
0.17
L2
18.50
0.728
øP
3.55
3.65
0.140
0.143
øR
4.50
5.50
0.177
0.216
S5.50
0.216
TO-247 MECHANICAL DATA


Podobny numer części - STGW40NC60V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V Datasheet
319Kb / 9P
   N-CHANNEL 50A - 600V TO-247 Hyper Fast PowerMESH??IGBT
More results

Podobny opis - STGW40NC60V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V Datasheet
319Kb / 9P
   N-CHANNEL 50A - 600V TO-247 Hyper Fast PowerMESH??IGBT
STGW50NB60H STMICROELECTRONICS-STGW50NB60H Datasheet
50Kb / 5P
   N-CHANNEL 50A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW50NB60M STMICROELECTRONICS-STGW50NB60M Datasheet
299Kb / 9P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 PowerMESH??IGBT
STGW20NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW20NC60VD Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
340Kb / 10P
   N-CHANNEL 40A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH??IGBT
STGY40NC60VD STMICROELECTRONICS-STGY40NC60VD Datasheet
290Kb / 14P
   N-channel 600V - 50A - Max247 Very fast PowerMESH??IGBT
STGY40NC60V STMICROELECTRONICS-STGY40NC60V Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 50A - 600V - Max247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGY50NC60WD STMICROELECTRONICS-STGY50NC60WD Datasheet
134Kb / 11P
   N-channel 600V - 50A - Max247 Very fast PowerMESH IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH??IGBT
STGW40NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60WD Datasheet
283Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com