Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM2940L-15-TN3-T Arkusz danych(PDF) 8 Page - Unisonic Technologies |
|
LM2940L-15-TN3-T Arkusz danych(HTML) 8 Page - Unisonic Technologies |
8 / 11 page LM2940 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 8 of 11 www.unisonic.com.tw QW-R102-016.E TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.) -10 10 -10 Time (μS) Line Transient Response 20 -30 -20 0 3V 030 40 0V 10 20 30 1 100 Ripple Rejection vs. Frequency 1K 45 55 35 10 10K 100K 65 75 85 95 Frequency (Hz) 1.0 3.0 Low Voltage Behavior 4.0 2.0 2.0 5.0 6.0 1.0 3.0 4.0 5.0 Input Voltage (V) 04 6 2 28 10 0 4 6 Input Voltage (V) 12 14 8 10 12 14 50 60 -10 10 -0.4 Load Transient Response 20 1.0 -0.5 -0.3 0.5 030 40 0 -0.2 -0.1 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0 VIN=10V VoUT=5 V COUT=22μF 1M VIN=10V VoUT=5 V COUT=22μF IoUT=10mA IoUT=1A VoUT=5 V TJ=25℃ Low Voltage Behavior IoUT=1A VoUT=8 V 06 3 39 12 0 6 Input Voltage (V) 15 18 9 12 15 18 Low Voltage Behavior IoUT=1A VoUT=9 V Time (μS) TJ=25℃ TJ=25℃ TJ=25℃ |
Podobny numer części - LM2940L-15-TN3-T |
|
Podobny opis - LM2940L-15-TN3-T |