Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC1489DR2G Arkusz danych(PDF) 4 Page - ON Semiconductor |
|
MC1489DR2G Arkusz danych(HTML) 4 Page - ON Semiconductor |
4 / 12 page MC1489, MC1489A http://onsemi.com 4 Vin VR All diodes 1N3064 or equivalent Eo R tTLH and tTHL measured 10% − 90% Figure 3. Switching Response C 1/4 MC1489A RL 5.0 Vdc 50% 50% 3.0 V Ein tTHL CL = 15 pF = total parasitic capacitance which includes probe and wiring capacitances 1.5 V 1.5 V tTLH tPLH Response Node VO Ein CL C, capacitor is for noise filtering. R, resistor is for threshold shifting. EO Figure 4. Response Control Node TEST CIRCUITS |
Podobny numer części - MC1489DR2G |
|
Podobny opis - MC1489DR2G |