Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC14528BFG Arkusz danych(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
MC14528BFG Arkusz danych(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 9 page MC14528B http://onsemi.com 2 RESET 1 RESET 2 VDD VDD Q1 Q1 Q2 Q2 A1 B1 A2 B2 CX1 CX2 RX2 RX1 12 4 5 3 6 7 14 15 12 11 13 10 9 VDD = PIN 16 VSS = PIN 1, PIN 8, PIN 15 RX AND CX ARE EXTERNAL COMPONENTS 100 ns 1 ms 10 ms 100 ms 1 ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s MC14528B MC14536B MC14538B MC14541B MC4538A* 23 HR 5 MIN TOTAL OUTPUT PULSE WIDTH RANGE RECOMMENDED PULSE WIDTH RANGE *LIMITED OPERATING VOLTAGE (2−6 V) ONE−SHOT SELECTION GUIDE BLOCK DIAGRAM PIN ASSIGNMENT 13 14 15 16 9 10 11 12 5 4 3 2 1 8 7 6 A2 RESET 2 CX2/RX2 VSS VDD Q2 Q2 B2 A1 RESET 1 CX1/RX1 VSS VSS Q1 Q1 B1 FUNCTION TABLE Inputs Outputs Reset A B Q Q H H H L H L Not Triggered H H Not Triggered H L, H, H Not Triggered H L L, H, Not Triggered L X X L H X X Not Triggered |
Podobny numer części - MC14528BFG |
|
Podobny opis - MC14528BFG |