Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC14569BCP Arkusz danych(PDF) 11 Page - ON Semiconductor |
|
MC14569BCP Arkusz danych(HTML) 11 Page - ON Semiconductor |
11 / 14 page MC14569B http://onsemi.com 11 TYPICAL APPLICATIONS Figure 3. Cascading MC14568B and MC14522B or MC14526B with MC14569B fin CF C MC14569B ZERO DETECT CF C MC14522B OR MC14526B Q4 PE 0" CF C MC14522B OR MC14526B Q4 PE 0" Q1/C2 PE 0" MC14568B LSD MSD fout DP0 − − − − − − DP3 DP0 − − − − − − DP3 DP0 − − − − − − DP3 Q Figure 4. Frequency Synthesizer with MC14568B and MC14569B Using a Mixer (Channel Spacing 10 kHz) Frequencies shown in parenthesis are given as an example (40 kHz) VSS PE DP0 − − − − DP3 PCin C1 CT1 0" PCout G F Q1/C2 VSS VSS VCO fout (144 − 146 MHz) VDD MC14011 CF Q ZERO DETECT C CRYSTAL OSCILLATOR 2 k 2 M MIXER MC14569B (143.5 MHz) |
Podobny numer części - MC14569BCP |
|
Podobny opis - MC14569BCP |